Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NJU6396 Datasheet (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJU6396 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
No. de pieza NJU6396
Descarga  NJU6396 Descarga
Tamaño del archivo   34.59 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Página de inicio  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Descripción Electrónicos 3rd. Over Tone Quartz Crystal Oscillator for 166MHz

NJU6396 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
NJU6396 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

No. de pieza NJU6396
Descarga  NJU6396 Click to download

Tamaño del archivo   34.59 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Página de inicio  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Descripción Electrónicos 3rd. Over Tone Quartz Crystal Oscillator for 166MHz

NJU6396 Datasheet (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJU6396 Detalles de producto

FEATURES
Operating Voltage 2.7 to 3.6V
Maximum Oscillation Frequency 166MHz
High Fan-out IOH/IOL=8mA @3.3V
 Oscillation Stop and Output Stand-by Function
3-State Output Buffer
Oscillation Capacitors Cg and Cg on-chip
Package Outline
C-MOS Technology Thin-Chip




Número de pieza similar - NJU6396

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Japan Radio
NJU6391 NJRC-NJU6391 Datasheet
299Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6391A NJRC-NJU6391A Datasheet
299Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6391B NJRC-NJU6391B Datasheet
299Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6391C NJRC-NJU6391C Datasheet
299Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6393 NJRC-NJU6393 Datasheet
81Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR?
More results


Descripción similar - NJU6396

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Japan Radio
NJU6362A NJRC-NJU6362A Datasheet
149Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR?
NJU6393 NJRC-NJU6393 Datasheet
81Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR?
NJU6323 NJRC-NJU6323 Datasheet
291Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6391 NJRC-NJU6391 Datasheet
299Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6318 NJRC-NJU6318 Datasheet
235Kb / 5P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6397 NJRC-NJU6397 Datasheet
39Kb / 5P
3rd. Over Tone Quartz Crystal Oscillator for 135MHz
NJU6319 NJRC-NJU6319 Datasheet
233Kb / 5P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6322 NJRC-NJU6322 Datasheet
290Kb / 5P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6321 NJRC-NJU6321 Datasheet
279Kb / 5P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6333 NJRC-NJU6333 Datasheet
310Kb / 4P
QUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com