Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KT-EELP41-12 Datasheet (PDF) - ams-OSRAM AG

KT-EELP41-12 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
No. de pieza KT-EELP41-12
Descarga  KT-EELP41-12 Descarga
Tamaño del archivo   1890.02 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos SMARTLED™ 0603

KT-EELP41-12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KT-EELP41-12 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

No. de pieza KT-EELP41-12
Descarga  KT-EELP41-12 Click to download

Tamaño del archivo   1890.02 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos SMARTLED™ 0603

KT-EELP41-12 Datasheet (HTML) - ams-OSRAM AG


KT-EELP41-12 Detalles de producto

Applications
- Appliances & Tools
- Display Backlighting
- Factory Automation
- Home & Building Automation
- Projection & Display
- Static Signaling
- Transportation
Features
- Package: SMT package 0603, colorless diffused resin
- Chip technology: Volume emitter on Sapphire (AlInGaN)
- Typ. Radiation: 130° (horizontal = 0°), 145° (vertical = 90°)
- Color: λdom = 527 nm (● true green)
- Corrosion Robustness Class: 3B
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)





Número de pieza similar - KT-EELP41-12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
List of Unclassifed Man...
KT-1 ETC1-KT-1 Datasheet
189Kb / 1P
Cable Strain Relief Assembly Tool
logo
Utica Tools
KT-100 UTICA-KT-100 Datasheet
163Kb / 4P
Utica® Torque Limiting Screwdrivers
logo
List of Unclassifed Man...
KT-130 ETC-KT-130 Datasheet
3Mb / 32P
TORQUE PRODUCTS
logo
Utica Tools
KT-130 UTICA-KT-130 Datasheet
163Kb / 4P
Utica® Torque Limiting Screwdrivers
logo
Extreme Networks.
KT-135628-01 EXTREMENETWORKS-KT-135628-01 Datasheet
249Kb / 9P
Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor Access Point with integrated or external antenna options
18sep23
More results


Descripción similar - KT-EELP41-12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LWL28G OSRAM-LWL28G Datasheet
601Kb / 16P
SmartLED Enhanced Optical Power Chip
LO-L29K-H2L1-24-Z OSRAM-LO-L29K-H2L1-24-Z Datasheet
388Kb / 20P
SMARTLED
LT-L29S-P2R1-25-Z OSRAM-LT-L29S-P2R1-25-Z Datasheet
392Kb / 20P
SMARTLED
LW-L283-P2R1-3K8L OSRAM-LW-L283-P2R1-3K8L Datasheet
525Kb / 23P
SMARTLED 0603
LY-L29K-J1K2-26-Z OSRAM-LY-L29K-J1K2-26-Z Datasheet
390Kb / 20P
SMARTLED
LY-L296-Q2R2-26-Z OSRAM-LY-L296-Q2R2-26-Z Datasheet
394Kb / 20P
SMARTLED
LOL296 OSRAM-LOL296 Datasheet
393Kb / 20P
SMARTLED
LOL29K OSRAM-LOL29K Datasheet
388Kb / 20P
SMARTLED
LAL296 OSRAM-LAL296_12 Datasheet
388Kb / 20P
SMARTLED
LYL296 OSRAM-LYL296_12 Datasheet
394Kb / 20P
SMARTLED
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com