Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KT-DELMS1-12 Datasheet (PDF) - ams-OSRAM AG

KT-DELMS1-12 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
No. de pieza KT-DELMS1-12
Descarga  KT-DELMS1-12 Descarga
Tamaño del archivo   1877.1 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos TOPLED® E1608

KT-DELMS1-12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KT-DELMS1-12 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

No. de pieza KT-DELMS1-12
Descarga  KT-DELMS1-12 Click to download

Tamaño del archivo   1877.1 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos TOPLED® E1608

KT-DELMS1-12 Datasheet (HTML) - ams-OSRAM AG


KT-DELMS1-12 Detalles de producto

Applications
- Ambient Lighting
- Appliances & Tools
- Automotive Aftermarket
Features
- Package: white SMT package, colorless clear resin
- Chip technology: InGaN
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color: λdom = 529 nm (● true green)
- Corrosion Robustness Class: 2B
- Qualifications: AEC-Q102 Qualified
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)





Número de pieza similar - KT-DELMS1-12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ams-OSRAM AG
KT-DELQS1-12 AMSOSRAM-KT-DELQS1-12 Datasheet
1Mb / 24P
TOPLED® E1608
Version 1.12 2024-06-20
KT-DELSS1-12 AMSOSRAM-KT-DELSS1-12 Datasheet
1Mb / 24P
TOPLED® E1608
Version 1.3 2024-06-20
More results


Descripción similar - KT-DELMS1-12

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
CTDELSS1.12 OSRAM-CTDELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
FIREFLY E1608
KTDELQS1.12 OSRAM-KTDELQS1.12 Datasheet
690Kb / 22P
TOPLED E1608
logo
ams AG
LAT776 AMSCO-LAT776 Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED® Reverse Gullwing
Version 1.2 2019-07-22
LBM673 AMSCO-LBM673 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
Version 1.7 2022-08-03
SFH4257 AMSCO-SFH4257 Datasheet
760Kb / 17P
TOPLED® Black High Power Infrared Emitter (850 nm)
Version 1.7 2021-10-14
LOT776 AMSCO-LOT776 Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED® Reverse Gullwing
Version 1.2 2019-07-16
LST776 AMSCO-LST776 Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED® Reverse Gullwing
Version 1.2 2019-07-15
LYM67F.01 AMSCO-LYM67F.01 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
Version 1.1 2023-06-22
LYT776 AMSCO-LYT776 Datasheet
1Mb / 22P
TOPLED® Reverse Gullwing
Version 1.2 2019-07-16
LGM676 AMSCO-LGM676 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
Version 1.4 2019-07-16
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com