Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KT-DDLM31-13 Datasheet (PDF) - ams-OSRAM AG

KT-DDLM31-13 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
No. de pieza KT-DDLM31-13
Descarga  KT-DDLM31-13 Descarga
Tamaño del archivo   1816.25 Kbytes
Page   22 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos SYNIOS™ S2222

KT-DDLM31-13 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KT-DDLM31-13 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

No. de pieza KT-DDLM31-13
Descarga  KT-DDLM31-13 Click to download

Tamaño del archivo   1816.25 Kbytes
Page   22 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos SYNIOS™ S2222

KT-DDLM31-13 Datasheet (HTML) - ams-OSRAM AG


KT-DDLM31-13 Detalles de producto

Applications
- Access Control & Security
- Ambient Lighting
- Appliances & Tools
- Dynamic Signaling
- Entertainment
- Factory Automation
- Home & Building Automation
- Indoor Lighting
- Material Processing
- Projection & Display
- Robotics
- Static Signaling
- Transportation
Features
- Package: white SMT package, colorless clear silicone resin
- Chip technology: UX:3
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color: λdom = 528 nm (● true green)
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)





Número de pieza similar - KT-DDLM31-13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ams-OSRAM AG
KT-DDLM32-13 AMSOSRAM-KT-DDLM32-13 Datasheet
1Mb / 22P
SYNIOS® S2222
Version 1.0 2023-12-05
More results


Descripción similar - KT-DDLM31-13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
KSDMLN31.23 OSRAM-KSDMLN31.23 Datasheet
667Kb / 22P
SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
SYNIOS P2720
KSDMLQ31.23 OSRAM-KSDMLQ31.23_18 Datasheet
732Kb / 23P
SYNIOS P2720
KWDMLS31.SG OSRAM-KWDMLS31.SG Datasheet
791Kb / 23P
SYNIOS P2720
KYDMLN31.23 OSRAM-KYDMLN31.23 Datasheet
666Kb / 22P
SYNIOS P2720
KYDMLN31.FY OSRAM-KYDMLN31.FY Datasheet
704Kb / 23P
SYNIOS P2720
KYDMLQ31.23 OSRAM-KYDMLQ31.23 Datasheet
687Kb / 22P
SYNIOS P2720
KYDMLS31.23 OSRAM-KYDMLS31.23 Datasheet
703Kb / 22P
SYNIOS P2720
KYDMLS31.FY OSRAM-KYDMLS31.FY Datasheet
745Kb / 23P
SYNIOS P2720
SFH4775S OSRAM-SFH4775S Datasheet
503Kb / 13P
IR SYNIOS P2720
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com