Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NJU7392 Datasheet (PDF) - Nisshinbo Micro Devices Inc.

NJU7392 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.
No. de pieza NJU7392
Descarga  NJU7392 Descarga
Tamaño del archivo   253.15 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricante Electrónico  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Página de inicio  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Descripción Electrónicos 2ch Pushbutton Interface EVR with eala Stereo Expander

NJU7392 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
NJU7392 Datasheet PDF - Nisshinbo Micro Devices Inc.

No. de pieza NJU7392
Descarga  NJU7392 Click to download

Tamaño del archivo   253.15 Kbytes
Page   20 Pages
Fabricante Electrónico  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Página de inicio  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.
Descripción Electrónicos 2ch Pushbutton Interface EVR with eala Stereo Expander

NJU7392 Datasheet (HTML) - Nisshinbo Micro Devices Inc.


NJU7392 Detalles de producto

FEATURES
• Operating Voltage +2.7 to +5.5V
• Low operating current 5mA typ. (Active mode)
1μA typ. (stand-by mode)
• Low output noise 20μVrms typ. (eala Stereo Expander : ON)
• Input Selector 2ch (single-end / quasi-differential)
• Sound Space adjustment for narrow speaker
• Pushbutton interface EVR 0 to -68dB, MUTE
• Bass Boost with ALC
• CMOS Technology
• Package Outline SSOP32




Número de pieza similar - NJU7392

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Japan Radio
NJU7392 NJRC-NJU7392 Datasheet
104Kb / 3P
2ch Pushbutton Interface EVR with eala Stereo Expander
More results


Descripción similar - NJU7392

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Japan Radio
NJM2172 NJRC-NJM2172 Datasheet
206Kb / 16P
OPERATIONAL AMPLIFIER WITH EVR
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5456 MAXIM-MAX5456 Datasheet
462Kb / 20P
Stereo Audio Taper Potentiometers with Pushbutton Interface
Rev 0; 11/04
MAX5406 MAXIM-MAX5406 Datasheet
501Kb / 26P
Audio Processor with Pushbutton Interface
Rev 0; 5/06
MAX5486 MAXIM-MAX5486 Datasheet
221Kb / 16P
Stereo Volume Control with Pushbutton Interface
Rev 0; 11/06
logo
Silan Microelectronics ...
SC7315 SILAN-SC7315 Datasheet
238Kb / 13P
2CH OUTPUT STEREO AUDIO PROCESSOR
logo
New Japan Radio
NJU7392 NJRC-NJU7392 Datasheet
104Kb / 3P
2ch Pushbutton Interface EVR with eala Stereo Expander
NJU7394 NJRC-NJU7394 Datasheet
213Kb / 16P
Pushbutton Interface EVR
NJU8790 NJRC-NJU8790 Datasheet
361Kb / 15P
Pushbutton Interface EVR with Class D Stereo Power Amplifier
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5406 MAXIM-MAX5406_V01 Datasheet
2Mb / 25P
Audio Processor with Pushbutton Interface
19-3817; Rev 1; 4/14
MAX5486 MAXIM-MAX5486_V01 Datasheet
1Mb / 16P
Stereo Volume Control with Pushbutton Interface
19-0672; Rev 1; 4/14
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com