Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

412095 Datasheet (PDF) - Delta Electronics, Inc.

412095 Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.
No. de pieza 412095
Descarga  412095 Descarga
Tamaño del archivo   103.39 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Página de inicio  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Descripción Electrónicos LP SERIES XENON BEACONS

412095 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
412095 Datasheet PDF - Delta Electronics, Inc.

No. de pieza 412095
Descarga  412095 Click to download

Tamaño del archivo   103.39 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  DELTA [Delta Electronics, Inc.]
Página de inicio  http://www.deltaww.com
Logo DELTA - Delta Electronics, Inc.
Descripción Electrónicos LP SERIES XENON BEACONS

412095 Datasheet (HTML) - Delta Electronics, Inc.


412095 Detalles de producto

Features:
A range of 1W, 2W and 5W low profile Xenon beacons.
• Low current consumption
• Available in 12, 24, 110 and 230V versions
• Multivoltage option (10–100Vdc, 20–72Vac)
• Weatherproof to IP67
• 360° visibility
• 12 months’ guarantee




Número de pieza similar - 412095

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Powerbox
4120 POWERBOX-4120 Datasheet
353Kb / 1P
10W - 33KV SINGLEOUTPUT DC / DC INDUSTRIAL
logo
Visual Communications C...
4120 VCC-4120 Datasheet
93Kb / 1P
Relampable Socket
logo
Adafruit Industries
4120 ADAFRUIT-4120 Datasheet
616Kb / 2P
Adafruit CharliePlex LED Matrix Bonnet - 8x16 Green LEDs
logo
3M Electronics
4120-1110-06-B 3M-4120-1110-06-B Datasheet
213Kb / 3P
Mini D Ribbon (MDR) Cable Assembly
12-May-2006
4120-1110-10-B 3M-4120-1110-10-B Datasheet
213Kb / 3P
Mini D Ribbon (MDR) Cable Assembly
12-May-2006
More results


Descripción similar - 412095

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PerkinElmer Optoelectro...
PE1000D-13F PERKINELMER-PE1000D-13F Datasheet
64Kb / 2P
CERMAX XENON ARC LAMPS
PE300BF PERKINELMER-PE300BF Datasheet
63Kb / 2P
CERMAX XENON ARC LAMPS
PE500DF PERKINELMER-PE500DF Datasheet
63Kb / 2P
CERMAX XENON ARC LAMPS
logo
Hamamatsu Corporation
L7684 HAMAMATSU-L7684 Datasheet
160Kb / 4P
60 W XENON FLASH LAMP SERIES
L7810 HAMAMATSU-L7810 Datasheet
90Kb / 2P
Calibrated Xenon Light Source
logo
Advanced XTAL Products
AXIOM20-17 AXTAL-AXIOM20-17 Datasheet
60Kb / 2P
OCXO for Cospas-Sarsat Beacons
2007-10-17
logo
Hamamatsu Corporation
L11033 HAMAMATSU-L11033 Datasheet
121Kb / 2P
LONG LIFE XENON LAMP SERIES
logo
List of Unclassifed Man...
51A-G1 ETC2-51A-G1 Datasheet
556Kb / 2P
Beacons with Horn Flashing Incandescent
LEDS100-01 ETC2-LEDS100-01 Datasheet
3Mb / 1P
Industrial LED ECO Beacons
LED-TLM-02 ETC2-LED-TLM-02 Datasheet
3Mb / 1P
Industrial LED ECO Beacons
More results




Acerca de Delta Electronics, Inc.


Delta Electronics, Inc. es una compañía de electrónica multinacional taiwanesa que fue fundada en 1971.
La compañía se especializa en energía electrónica de energía y soluciones de gestión de energía, que incluyen alimentos ininterrumpidos (UPS), reguladores de voltaje, inversores de energía, ventiladores DC sin escobillas y soluciones de energía renovable como inversores solares.
Delta Electronics opera a nivel mundial con una fuerte presencia en Asia, Europa y América del Norte.
La compañía proporciona soluciones para diversas industrias, incluidas las telecomunicaciones, centros de datos, automatización de edificios y energía renovable.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com