Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GBU10A Datasheet (PDF) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

GBU10A Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
No. de pieza GBU10A
Descarga  GBU10A Descarga
Tamaño del archivo   172.29 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Página de inicio  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Descripción Electrónicos SILICON BRIDGE RECTIFIERS

GBU10A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
GBU10A Datasheet PDF - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

No. de pieza GBU10A
Descarga  GBU10A Click to download

Tamaño del archivo   172.29 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Página de inicio  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited
Descripción Electrónicos SILICON BRIDGE RECTIFIERS

GBU10A Datasheet (HTML) - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited


GBU10A Detalles de producto

VOLTAGE RANGE: 50 --- 1000 V CURRENT: 10.0 A



FEATURES

• Ideal for printed circuit board

• Reliable low cost construction utilizing m olded plastic technique

• Plastic materrial has U/L flam m ability classification 94V-O

• Mounting position: Any

• Glass passivated chip junctions



 




Número de pieza similar - GBU10A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
GBU10A PANJIT-GBU10A Datasheet
72Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 10.0 Amperes)
GBU10A PANJIT-GBU10A Datasheet
40Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
TAITRON Components Inco...
GBU10A TAITRON-GBU10A Datasheet
196Kb / 3P
10 A Glass Passivated Bridge Rectifier
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
GBU10A CHENG-YI-GBU10A Datasheet
167Kb / 2P
SILICON BRIDGE RECTIFIERS GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
logo
Gulf Semiconductor
GBU10A GULFSEMI-GBU10A Datasheet
99Kb / 2P
SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER Voltage: 50 to 1000V Current: 10.0A
More results


Descripción similar - GBU10A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diotec Semiconductor
GBI15A DIOTEC-GBI15A Datasheet
75Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBI25A DIOTEC-GBI25A Datasheet
75Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A Datasheet
146Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBU6A DIOTEC-GBU6A Datasheet
168Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
GBU12A DIOTEC-GBU12A Datasheet
187Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
KBPC2500FW DIOTEC-KBPC2500FW Datasheet
153Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B125C2300-1500 DIOTEC-B125C2300-1500 Datasheet
62Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
GBU6A SEMIKRON-GBU6A Datasheet
221Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B40C3200-2200 SEMIKRON-B40C3200-2200 Datasheet
170Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
B40C7000-4000 SEMIKRON-B40C7000-4000 Datasheet
178Kb / 2P
Silicon-Bridge Rectifiers
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com