Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TPESD7V0S1BB Datasheet (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPESD7V0S1BB Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No. de pieza TPESD7V0S1BB
Descarga  TPESD7V0S1BB Descarga
Tamaño del archivo   2236.32 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos 1-Line Bi-directional ESD DIODE

TPESD7V0S1BB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TPESD7V0S1BB Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No. de pieza TPESD7V0S1BB
Descarga  TPESD7V0S1BB Click to download

Tamaño del archivo   2236.32 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos 1-Line Bi-directional ESD DIODE

TPESD7V0S1BB Datasheet (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPESD7V0S1BB Detalles de producto

Features
o Low operating voltage: 7V
« Ultra low capacitance: 20pF
o Ultra low leakage: nA level
o Low clamping voltage
—IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: +30kV
Contact discharge: +30kV
—IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
o 2-pin leadless package
These are Pb-Free Devices
o Response Time is Typically < 1 ns




Número de pieza similar - TPESD7V0S1BB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPESD73002F TECHPUBLIC-TPESD73002F Datasheet
1Mb / 4P
Low Capactionce 2-Line Uni-directional TVS Diode
TPESD73051N TECHPUBLIC-TPESD73051N Datasheet
2Mb / 4P
Low Capacitance Bi-directional ESD DIODE
TPESD73151N TECHPUBLIC-TPESD73151N Datasheet
2Mb / 4P
Low Capacitance Bi-directional ESD DIODE
TPESD73181CZ TECHPUBLIC-TPESD73181CZ Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Uni-directional ESD DIODE
TPESD7338P TECHPUBLIC-TPESD7338P Datasheet
1Mb / 4P
8-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
More results


Descripción similar - TPESD7V0S1BB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Applied Power Microelec...
AU2521P0 APMICRO-AU2521P0 Datasheet
688Kb / 4P
1-Line Bi-directional 2.5V ESD Protection Diode
AU2521P1 APMICRO-AU2521P1 Datasheet
643Kb / 4P
1-Line Bi-directional 2.5V ESD Protection Diode
AU3321P1 APMICRO-AU3321P1 Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional 3.3V ESD Protection Diode
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PCLAMP0511ZV LEIDITECH-PCLAMP0511ZV Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional ESD Diode
Rev 2.0 : 10.07.2021
UCLAMP5501ZV LEIDITECH-UCLAMP5501ZV Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional ESD Diode
Rev 2.0 : 10.07.2021
logo
TECH PUBLIC Electronics...
PESD3V3L1BA TECHPUBLIC-PESD3V3L1BA Datasheet
2Mb / 4P
1-Line Bi-directional Diode
PSD03C TECHPUBLIC-PSD03C Datasheet
1,010Kb / 4P
1-Line Bi-directional Diode
SD03C TECHPUBLIC-SD03C Datasheet
964Kb / 4P
1-Line Bi-directional Diode
TPE03GHC TECHPUBLIC-TPE03GHC Datasheet
1,023Kb / 4P
1-Line Bi-directional Diode
SMF3.3CA TECHPUBLIC-SMF3.3CA Datasheet
14Mb / 4P
1-Line Bi-directional Diode
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com