Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CD4016BCM Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

CD4016BCM Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza CD4016BCM
Descarga  CD4016BCM Descarga
Tamaño del archivo   101.83 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Quad Bilateral Switch

CD4016BCM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CD4016BCM Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza CD4016BCM
Descarga  CD4016BCM Click to download

Tamaño del archivo   101.83 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Quad Bilateral Switch

CD4016BCM Datasheet (HTML) - ON Semiconductor


CD4016BCM Detalles de producto

General Description
The CD4016BC is a quad bilateral switch intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. It is pin-for-pin compatible with CD4066BC.

Features
 Wide supply voltage range: 3V to 15V
 Wide range of digital and analog switching: ±7.5 VPEAK
 “ON” Resistance for 15V operation: 400Ω (typ)
 Matched “ON” Resistance over 15V signal input: ΔRON = 10Ω (typ)
 High degree of linearity: 0.4% distortion (typ)
@ fIS = 1 kHz, VIS = 5 Vp-p,
VDD−VSS = 10V, RL = 10 kΩ
 Extremely low “OFF” switch leakage: 0.1 nA (typ.)
@ VDD − VSS = 10V
TA = 25°C
 Extremely high control input impedance: 1012Ω (typ)
 Low crosstalk between switches: −50 dB (typ.)
@ fIS = 0.9 MHz, RL = 1 kΩ
 Frequency response, switch “ON”: 40 MHz (typ)

Applications
• Analog signal switching/multiplexing
Signal gating
Squelch control
Chopper
Modulator/Demodulator
Commutating switch
• Digital signal switching/multiplexing
• CMOS logic implementation
• Analog-to-digital/digital-to-analog conversion
• Digital control of frequency, impedance, phase, and analog-signal gain




Número de pieza similar - CD4016BCM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
CD4016BCM FAIRCHILD-CD4016BCM Datasheet
93Kb / 9P
Quad Bilateral Switch
CD4016BCM FAIRCHILD-CD4016BCM Datasheet
104Kb / 9P
Quad Bilateral Switch
More results


Descripción similar - CD4016BCM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
M54HC4016 STMICROELECTRONICS-M54HC4016 Datasheet
257Kb / 11P
QUAD BILATERAL SWITCH
Oct-1993
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4066AP TOSHIBA-TC74HC4066AP Datasheet
278Kb / 6P
QUAD BILATERAL SWITCH
logo
Sanyo Semicon Device
LC4966 SANYO-LC4966 Datasheet
90Kb / 6P
Quad Bilateral Switch
logo
System Logic Semiconduc...
SL4066B SLS-SL4066B Datasheet
43Kb / 6P
Quad Bilateral Switch
logo
Micro Electronics
MMC4016 MICRO-ELECTRONICS-MMC4016 Datasheet
122Kb / 4P
QUAD BILATERAL SWITCH
logo
STMicroelectronics
74LVQ4066 STMICROELECTRONICS-74LVQ4066_04 Datasheet
244Kb / 12P
QUAD BILATERAL SWITCH
29-Jul-2004
logo
IK Semicon Co., Ltd
IW4016B IKSEMICON-IW4016B Datasheet
388Kb / 10P
Quad Bilateral Switch
logo
Unisonic Technologies
U74HCT4066 UTC-U74HCT4066 Datasheet
201Kb / 6P
QUAD BILATERAL SWITCH
UCD4066 UTC-UCD4066_15 Datasheet
273Kb / 8P
QUAD BILATERAL SWITCH
UCD4066 UTC-UCD4066_15 Datasheet
273Kb / 8P
QUAD BILATERAL SWITCH
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com