Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TPSL03 Datasheet (PDF) - Timeguard

TPSL03 Datasheet PDF - Timeguard
No. de pieza TPSL03
Descarga  TPSL03 Descarga
Tamaño del archivo   605.67 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  TIMEGUARD [Timeguard]
Página de inicio  https://www.timeguard.com/
Logo TIMEGUARD - Timeguard
Descripción Electrónicos Outdoor Single Gang Bell Push

TPSL03 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TPSL03 Datasheet PDF - Timeguard

No. de pieza TPSL03
Descarga  TPSL03 Click to download

Tamaño del archivo   605.67 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  TIMEGUARD [Timeguard]
Página de inicio  https://www.timeguard.com/
Logo TIMEGUARD - Timeguard
Descripción Electrónicos Outdoor Single Gang Bell Push

TPSL03 Datasheet (HTML) - Timeguard


TPSL03 Detalles de producto

Features & Benefits
1 way switching
2 x earth terminals in back box
IP55 weatherproof rating
Impact resistant housing
5 × 20mm cable entries (bottom entry supplied with cut to size grommet)




Número de pieza similar - TPSL03

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Timeguard
TPSL01 TIMEGUARD-TPSL01 Datasheet
605Kb / 2P
Outdoor Single Gang Switch
14/02/2025
TPSL02 TIMEGUARD-TPSL02 Datasheet
595Kb / 2P
Outdoor Twin Gang Switch
14/02/2025
TPSL04 TIMEGUARD-TPSL04 Datasheet
605Kb / 2P
Outdoor Single Gang 20A DP Switch
14/02/2025
More results


Descripción similar - TPSL03

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TDK Electronics
73K224L TDK-73K224L Datasheet
206Kb / 32P
V.22bis/V.22/V.21/ Bell 212A/Bell 103 Single-Chip Modem
logo
Zarlink Semiconductor I...
MT3530 ZARLINK-MT3530 Datasheet
584Kb / 13P
BELL 103/V.21 SINGLE CHIP MODEM
logo
TDK Electronics
73K222BL TDK-73K222BL Datasheet
273Kb / 26P
V.22, V.21, Bell 212A, Bell 103 Single-Chip Modem with Integrated Hybrid
logo
Projects Unlimited, Inc...
AWB-20R6-12 PUI-AWB-20R6-12 Datasheet
55Kb / 1P
BELL
AWB-20R6-24 PUI-AWB-20R6-24 Datasheet
56Kb / 1P
BELL
AWB-25R6-24 PUI-AWB-25R6-24 Datasheet
56Kb / 1P
BELL
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N042D-100-WH TRIPPLITE-N042D-100-WH Datasheet
153Kb / 2P
Single-Gang Faceplate, Decora Style - Vertical, White
N042U-WF1-1 TRIPPLITE-N042U-WF1-1 Datasheet
37Kb / 2P
Single-Gang UK-Style Gang Frame for Insert Modules, Hidden Screws, White
N042U-WF1-2 TRIPPLITE-N042U-WF1-2 Datasheet
36Kb / 2P
Single-Gang UK-Style Gang Frame for Insert Modules, White
N042E-WF1 TRIPPLITE-N042E-WF1 Datasheet
38Kb / 2P
Single-Gang European-Style Gang Frame for Insert Modules, White
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com