Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FAU15 Datasheet (PDF) - AG Electronica

FAU15 Datasheet PDF - AG Electronica
No. de pieza FAU15
Descarga  FAU15 Descarga
Tamaño del archivo   204.05 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Página de inicio  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Descripción Electrónicos FUSIBLE TIPO CLAVIJA 15A/32V

FAU15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FAU15 Datasheet PDF - AG Electronica

No. de pieza FAU15
Descarga  FAU15 Click to download

Tamaño del archivo   204.05 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Página de inicio  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Descripción Electrónicos FUSIBLE TIPO CLAVIJA 15A/32V

FAU15 Datasheet (HTML) - AG Electronica


FAU15 Detalles de producto

Descripción
La corriente eléctrica que transita por nuestros dispositivos electrónicos siempre genera calor, por lo que si tenemos algún elemento electrónico que sólo resiste cierta corriente y de repente por cualquier razón (aunque sea por un momento), la corriente en nuestro circuito aumenta de valor, ese elemento puede resultar quemado. Debido a esta situación es que existen elementos de protección como el fusible, cuya función es resistir el paso de corriente hasta cierto punto, pasando ese punto el fusible que está compuesto de un simple cable se romperá cortando el flujo de corriente, protegiendo a los elementos que conforman al circuito.
El valor máximo que soportan puede ser identificado por el color de su encapsulado.

Aplicaciones
Los fusibles tipo clavija se encuentran en una gran variedad de vehículos:
 Coches.
 Autobuses.
 Camiones.
 Entre otros vehículos en general.




Número de pieza similar - FAU15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AG Electronica
FAU10 AGELECTRONICA-FAU10 Datasheet
202Kb / 1P
FUSIBLE TIPO CLAVIJA 10A/32V
24/04/2024
FAU10-MINI AGELECTRONICA-FAU10-MINI Datasheet
196Kb / 1P
FUSIBLE TIPO CLAVIJA 10A/32V
24/04/2024
More results


Descripción similar - FAU15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
2SB1197K ROHM-2SB1197K Datasheet
93Kb / 3P
Low Frequency Transistor(-32V, -0.8A)
2SD1664 ROHM-2SD1664 Datasheet
118Kb / 3P
Medium Power Transistor (32V, 1A)
logo
Littelfuse
0298040 LITTELFUSE-0298040 Datasheet
223Kb / 2P
MEGA Fuse Rated 32V
logo
Rohm
2SB1197K ROHM-2SB1197K_08 Datasheet
53Kb / 3P
Low Frequency Transistor (-32V, -0.8A)
2SD1758 ROHM-2SD1758 Datasheet
157Kb / 3P
Medium power transistor (32V, 2A)
logo
Littelfuse
029707.5U LITTELFUSE-029707.5U Datasheet
281Kb / 2P
MINI짰 BLADE FUSE RATED 32V
0299025.TXN LITTELFUSE-0299025.TXN Datasheet
206Kb / 2P
MAXI Blade Fuse Rated 32V
logo
Rohm
2SC2411KT146Q ROHM-2SC2411KT146Q Datasheet
78Kb / 4P
Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SB1197KT146R ROHM-2SB1197KT146R Datasheet
58Kb / 3P
Low Frequency Transistor (32V, 0.8A)
2SD1781KT146Q ROHM-2SD1781KT146Q Datasheet
59Kb / 4P
Medium Power Transistor (32V, 0.8A)
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com