Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LNO320D1 Datasheet (PDF) - Rakon Limited

LNO320D1 Datasheet PDF - Rakon Limited
No. de pieza LNO320D1
Descarga  LNO320D1 Descarga
Tamaño del archivo   898.49 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  RAKON [Rakon Limited]
Página de inicio  https://www.rakon.com/
Logo RAKON - Rakon Limited
Descripción Electrónicos Low Noise Oscillator series OCSO @ 320 MHz

LNO320D1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
LNO320D1 Datasheet PDF - Rakon Limited

No. de pieza LNO320D1
Descarga  LNO320D1 Click to download

Tamaño del archivo   898.49 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  RAKON [Rakon Limited]
Página de inicio  https://www.rakon.com/
Logo RAKON - Rakon Limited
Descripción Electrónicos Low Noise Oscillator series OCSO @ 320 MHz

LNO320D1 Datasheet (HTML) - Rakon Limited


LNO320D1 Detalles de producto

Product Description
LNO 320 D1 is a low noise and low G vibration isolated OCVCSO (Oven Controlled Voltage Controlled SAW Oscillator) at 320 MHz, phase-lockable on an external 10 MHz reference.
LNO 320 D1 provides excellent phase noise performance, and is specially designed for airborne environment. The core oscillator is internally suspended on shock absorbers.
LNO 320 D1 is available in a 70mm x 70mm x 35mm package.
Three operating modes are available, through Control Input signal:
 Free running Control Input = Not connected
 Voltage controlled Control Input = DC Voltage
 Phase Lock Loop Control Input = 10 MHz Reference

Features
 Excellent phase noise performance (typical value) :
o -172 dBc/Hz @ 10kHz offset
o -178 dBc/Hz noise floor
 BIT Status: Ready or Alarm

Applications
 Airborne radars




Número de pieza similar - LNO320D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TEMEX
LNO320D1 TEMEX-LNO320D1 Datasheet
888Kb / 5P
Low Noise Oscillator
More results


Descripción similar - LNO320D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PhaseLink Corporation
PL580-68 PLL-PL580-68 Datasheet
281Kb / 10P
320-640MHz Low Phase Noise VCXO
logo
Abracon Corporation
ABV8068 ABRACON-ABV8068 Datasheet
133Kb / 10P
320-640MHz Low Phase Noise VCXO
9/1/05
logo
TEMEX
SRB232 TEMEX-SRB232 Datasheet
253Kb / 4P
Ultra Low Noise SAW Oscillator @ 320 MHz
logo
Oscilent Corporation
CO-320 OSCILENT-CO-320 Datasheet
143Kb / 3P
320 Series Crystal Oscillator
logo
TEMEX
LNO100 TEMEX-LNO100 Datasheet
873Kb / 9P
Low Noise Oscillator series
LNO500D1 TEMEX-LNO500D1 Datasheet
820Kb / 5P
Low Noise Oscillator
LNO800E1 TEMEX-LNO800E1 Datasheet
814Kb / 5P
Low Noise Oscillator
LNO1280B1 TEMEX-LNO1280B1 Datasheet
583Kb / 4P
Low Noise Oscillator
LNO5000B3 TEMEX-LNO5000B3 Datasheet
793Kb / 5P
Low Noise Oscillator series
LNO1000B1 TEMEX-LNO1000B1 Datasheet
469Kb / 3P
Low Noise Oscillator series
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com