Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1084532 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1084532 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1084532
Descarga  1084532 Descarga
Tamaño del archivo   211.83 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos CAC-MSTBC1808816/D - Assembled PCB connectors

1084532 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1084532 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1084532
Descarga  1084532 Click to download

Tamaño del archivo   211.83 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos CAC-MSTBC1808816/D - Assembled PCB connectors

1084532 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1084532 Detalles de producto

Assembled PCB connector / Connecting cable with 2 printed circuit board connectors, rated
current: 12 A, cable length: Free input (0.1 ... 3.0 m), Head 1: 2-position , pitch: 5.08 mm , Color:
black, Cable type:Individual litz wire, PVC, 16 AWG, black, Head 2: 2-position, pitch: 5.08 mm ,
Color: black, Cable type:Individual litz wire, PVC, 14 AWG, black, Individual litz wire, PVC, 16
AWG, black

Your advantages
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
• Approval in accordance with UL standard “Wiring Harness Traceability Program”




Número de pieza similar - 1084532

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1084530 PHOENIX-1084530 Datasheet
324Kb / 7P
CAC-CDDC1016519/D - Assembled PCB connectors
1084531 PHOENIX-1084531 Datasheet
324Kb / 7P
CAC-CDDC1016526/D - Assembled PCB connectors
1084533 PHOENIX-1084533 Datasheet
198Kb / 6P
CAC-PTCM1015464/1015242 - Assembled PCB connectors
1084534 PHOENIX-1084534 Datasheet
197Kb / 6P
CAC-PTCM1015463/1015243 - Assembled PCB connectors
1084535 PHOENIX-1084535 Datasheet
198Kb / 6P
CAC-PTCM1015462/1015244 - Assembled PCB connectors
More results


Descripción similar - 1084532

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Dubilier
DBCSDMSS09S DUBILIER-DBCSDMSS09S Datasheet
165Kb / 1P
D TYPE CONNECTORS LOW COST D CONNECTORS - PCB SOLDER PIN STRAIGHT
logo
CW Industries
CWR-141-10-0000 CWIND-CWR-141-10-0000 Datasheet
132Kb / 4P
PCB Connectors
logo
PHOENIX CONTACT
1792863 PHOENIX-1792863 Datasheet
163Kb / 2P
PCB CONNECTORS
logo
Glenair, Inc.
240-031 GLENAIR-240-031 Datasheet
180Kb / 5P
PCB Micro-D Filter Connectors
240-034 GLENAIR-240-034 Datasheet
216Kb / 4P
PCB Micro-D Filter Connectors
logo
Precid-Dip Durtal SA
315-87-105-41-003101 PREDIP-315-87-105-41-003101 Datasheet
21Kb / 3P
PCB CONNECTORS
411-87-272-41-001101 PREDIP-411-87-272-41-001101 Datasheet
23Kb / 3P
PCB CONNECTORS
801-87-003-10-001101 PREDIP-801-87-003-10-001101 Datasheet
23Kb / 3P
PCB CONNECTORS
851-87-003-40-252101 PREDIP-851-87-003-40-252101 Datasheet
20Kb / 3P
PCB CONNECTORS
logo
IOGEAR
GSR202 IOGEAR-GSR202 Datasheet
155Kb / 3P
USB CAC Reader (TAA compliant)
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com