Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1769405 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1769405 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1769405
Descarga  1769405 Descarga
Tamaño del archivo   1109.01 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos SMSTB 2,5/19-G - PCB header

1769405 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1769405 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1769405
Descarga  1769405 Click to download

Tamaño del archivo   1109.01 Kbytes
Page   18 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos SMSTB 2,5/19-G - PCB header

1769405 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1769405 Detalles de producto

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 19,
number of rows: 1, number of positions: 19, number of connections: 19, product range: SMSTB
2,5/..-G, pitch: 5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin
connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB




Número de pieza similar - 1769405

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
1769405141 WURTH-1769405141 Datasheet
2Mb / 36P
WPME-FISM - Fixed Isolated SIP/SMT Module 5V, 12V or 24V Input Voltage / 2W / 3kV Functional Isolated Unregulated 5V Output
version 1.0
1769405141 WURTH-1769405141 Datasheet
1Mb / 31P
MagI3C Power Module WPME-FISM - Fixed Isolated SIP/SMT Module
Version 3.0
1769405141 WURTH-1769405141 Datasheet
2Mb / 30P
MagI3C Power Module WPME-FISM - Fixed Isolated SIP/SMT Module
Version 1.0
1769405141 WURTH-1769405141 Datasheet
2Mb / 30P
MagI3C Power Module WPME-FISM - Fixed Isolated SIP/SMT Module
Version 1.0
1769405141 WURTH-1769405141 Datasheet
2Mb / 30P
MagI3C Power Module WPME-FISM - Fixed Isolated SIP/SMT Module
Version 1.0
More results


Descripción similar - 1769405

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1769243 PHOENIX-1769243 Datasheet
78Kb / 5P
Base strip - SMSTB 2,5/ 3-G
1769256 PHOENIX-1769256 Datasheet
75Kb / 5P
Base strip - SMSTB 2,5/ 4-G
1754779 PHOENIX-1754779 Datasheet
147Kb / 5P
MSTB 2,5/19-G
1769340 PHOENIX-1769340 Datasheet
78Kb / 5P
Base strip - SMSTB 2,5/13-G
1769450 PHOENIX-1769450 Datasheet
74Kb / 4P
Base strip - SMSTB 2,5/24-G
1769502 PHOENIX-1769502 Datasheet
78Kb / 5P
Base strip - SMSTB 2,5/ 6-G-5,08
1769612 PHOENIX-1769612 Datasheet
74Kb / 4P
Base strip - SMSTB 2,5/17-G-5,08
1769667 PHOENIX-1769667 Datasheet
77Kb / 4P
Base strip - SMSTB 2,5/22-G-5,08
1971044 PHOENIX-1971044 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - SMSTB 2,5/19-STF
1767546 PHOENIX-1767546 Datasheet
1Mb / 20P
SMSTBA 2,5/19-G-5,08 - PCB header
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com