Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1624085 Datasheet (PDF) - PHOENIX CONTACT

1624085 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No. de pieza 1624085
Descarga  1624085 Descarga
Tamaño del archivo   508.14 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos CA-1RP1N8AT006S - Cable connector

1624085 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
1624085 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No. de pieza 1624085
Descarga  1624085 Click to download

Tamaño del archivo   508.14 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Página de inicio  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Descripción Electrónicos CA-1RP1N8AT006S - Cable connector

1624085 Datasheet (HTML) - PHOENIX CONTACT


1624085 Detalles de producto

M23, Cable connector, series: CA, angled, shielded: yes, SPEEDCON, No. of pos.: 16+2+FE,
Direction of rotation: Standard, contact connection type: Pin, Crimp connection, cable diameter
range: 4 mm ... 6 mm, coding: N, Alternative product in accordance with RoHS II without
Exemption 6c (Pb < 0.1 %) item no.: 1245095

Your advantages
• Angled cable outlet for confined spaces
• Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
• Safe use in the field, thanks to high degree of protection
• Connector for flexible on-site assembly
• Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
• Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly




Número de pieza similar - 1624085

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1624080 PHOENIX-1624080 Datasheet
507Kb / 14P
CA-1RS1N8AT0DNS - Cable connector
1624081 PHOENIX-1624081 Datasheet
506Kb / 14P
CA-1RS1N8AT006S - Cable connector
1624082 PHOENIX-1624082 Datasheet
506Kb / 14P
CA-1RS1N8AT007S - Cable connector
1624083 PHOENIX-1624083 Datasheet
510Kb / 14P
CA-1RS1N8AT008S - Cable connector
1624084 PHOENIX-1624084 Datasheet
512Kb / 15P
CA-1RP1N8AT0DNS - Cable connector
More results


Descripción similar - 1624085

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
1619334 PHOENIX-1619334 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-09P1N12T0DN
1619344 PHOENIX-1619344 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-19P1N12T008S
1619353 PHOENIX-1619353 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-16S1N12T008S
1619366 PHOENIX-1619366 Datasheet
244Kb / 6P
Cable connector - CA-07S1N12T008S
1619374 PHOENIX-1619374 Datasheet
242Kb / 6P
Cable connector - CA-19S1N12T007S
1619412 PHOENIX-1619412 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-12S1N12T006S
1619429 PHOENIX-1619429 Datasheet
262Kb / 6P
Cable connector - CA-17P1N12T0DNS
1620181 PHOENIX-1620181 Datasheet
249Kb / 6P
Cable connector - CA-16P1N12T008
1619725 PHOENIX-1619725 Datasheet
65Kb / 4P
Cable connector - CA-19P1N128006
1619729 PHOENIX-1619729 Datasheet
64Kb / 4P
Cable connector - CA-17P1N128006
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com