Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MBRI2X50-060A Datasheet (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

MBRI2X50-060A Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
No. de pieza MBRI2X50-060A
Descarga  MBRI2X50-060A Descarga
Tamaño del archivo   320.22 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 60V

MBRI2X50-060A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MBRI2X50-060A Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

No. de pieza MBRI2X50-060A
Descarga  MBRI2X50-060A Click to download

Tamaño del archivo   320.22 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
Descripción Electrónicos SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 60V

MBRI2X50-060A Datasheet (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.


MBRI2X50-060A Detalles de producto

Features
High Surge Capability
Type 60V Vrpm
Isolation Type Package
Electrically Isolation Base Plate
RoHS Compliant




Número de pieza similar - MBRI2X50-060A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
MBRI2X50-045A DACO-MBRI2X50-045A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 45V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X50-080A DACO-MBRI2X50-080A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 80V
April 2022 Rev 1.2
More results


Descripción similar - MBRI2X50-060A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
MBRI2X50-080A DACO-MBRI2X50-080A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 80V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X50-100A DACO-MBRI2X50-100A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 100V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X50-120A DACO-MBRI2X50-120A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X50-180A DACO-MBRI2X50-180A Datasheet
301Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 180V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X51-045A DACO-MBRI2X51-045A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 45V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X51-060A DACO-MBRI2X51-060A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 60V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X51-080A DACO-MBRI2X51-080A Datasheet
326Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 80V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X51-100A DACO-MBRI2X51-100A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 100V
April 2022 Rev 1.0
MBRI2X51-150A DACO-MBRI2X51-150A Datasheet
291Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 150V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X51-200A DACO-MBRI2X51-200A Datasheet
310Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 200V
April 2022 Rev 1.2
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com