Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No. de pieza TPMIC5219-3.0YM5
Descarga  TPMIC5219-3.0YM5 Descarga
Tamaño del archivo   2099.56 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos 20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator

TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No. de pieza TPMIC5219-3.0YM5
Descarga  TPMIC5219-3.0YM5 Click to download

Tamaño del archivo   2099.56 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos 20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator

TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPMIC5219-3.0YM5 Detalles de producto

Features
1.5pA Ground Current at no Load
+2% Output Accuracy
500mA Output Current
Wide Operating Input Voltage Range: 2V to
20V
Dropout Voltage: 0.53V at 200mA (Vour=5V)
Support Fixed Output Voltage
1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V, 5.0V
Stable with Ceramic or Tantalum Capacitor
Current Limit Protection
Over-Temperature Protection
SOT-23-5 Package




Número de pieza similar - TPMIC5219-3.0YM5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMIC5219-3.0YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5219-3.0YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5219-3.0YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-3.0YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
More results


Descripción similar - TPMIC5219-3.0YM5

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMIC5219-3.3YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-3.3YM5 Datasheet
4Mb / 8P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5219-5.0YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-5.0YM5 Datasheet
4Mb / 8P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX3819M5-L-3-3 TECHPUBLIC-TPSPX3819M5-L-3-3 Datasheet
4Mb / 8P
20V,500mA, 5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX3819M5-L-5-0 TECHPUBLIC-TPSPX3819M5-L-5-0 Datasheet
4Mb / 8P
20V,500mA,5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5219-2.5YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-2.5YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5219-2.8YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-2.8YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPMIC5219-3.6YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5219-3.6YM5 Datasheet
2Mb / 6P
20V,500mA,1.5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX3819M5-L-1-8 TECHPUBLIC-TPSPX3819M5-L-1-8 Datasheet
2Mb / 8P
20V,500mA, 5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX3819M5-L-2-5 TECHPUBLIC-TPSPX3819M5-L-2-5 Datasheet
2Mb / 8P
20V,500mA, 5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator
TPSPX3819M5-L-3-0 TECHPUBLIC-TPSPX3819M5-L-3-0 Datasheet
2Mb / 8P
20V,500mA, 5uA, Higt PSRR Voltage Reaulator|
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com