Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AWB7132 Datasheet (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

AWB7132 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
No. de pieza AWB7132
Descarga  AWB7132 Descarga
Tamaño del archivo   677.88 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Página de inicio  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Descripción Electrónicos 2.30 to 2.40 GHz Small-Cell Power Amplifier Module

AWB7132 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AWB7132 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

No. de pieza AWB7132
Descarga  AWB7132 Click to download

Tamaño del archivo   677.88 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Página de inicio  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Descripción Electrónicos 2.30 to 2.40 GHz Small-Cell Power Amplifier Module

AWB7132 Datasheet (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


AWB7132 Detalles de producto

Features
 InGaP HBT technology
 -47 dBc ACPR @ ±10 MHz, +24.5 dBm
 29 dB gain
 High efficiency
 Low transistor junction temperature
 Matched for a 50 Ω system
 Low profile miniature surface-mount package; RoHS compliant
 Multi-carrier capability
 Surface-mount (14-pin, 7  7  1.3 mm) package
(MSL3, 260 C per JEDEC J-STD-020)




Número de pieza similar - AWB7132

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Skyworks Solutions Inc.
AWB7138 SKYWORKS-AWB7138 Datasheet
676Kb / 9P
791 to 821 MHz Small-Cell Power Amplifier Module
May 8, 2019
AWB7138P8 SKYWORKS-AWB7138P8 Datasheet
676Kb / 9P
791 to 821 MHz Small-Cell Power Amplifier Module
May 8, 2019
More results


Descripción similar - AWB7132

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ANADIGICS, Inc
AWB7221 ANADIGICS-AWB7221 Datasheet
809Kb / 9P
2.30 GHz to 2.70 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
Rev 1.1
AWB7223R ANADIGICS-AWB7223R Datasheet
610Kb / 9P
1.930 -1.995 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
Rev 1.5
AWB7227 ANADIGICS-AWB7227 Datasheet
648Kb / 9P
2.11-2.17 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
Rev 1.6
AWB7228 ANADIGICS-AWB7228 Datasheet
673Kb / 9P
2.545 - 2.69 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
Rev 1.2
AWB7222 ANADIGICS-AWB7222 Datasheet
740Kb / 9P
1.805 - 1.880 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
Rev 2.3
logo
Broadcom Corporation.
ALM-12224 BOARDCOM-ALM-12224 Datasheet
297Kb / 12P
2.30 GHz ??2.40 GHz 50 Watt High Power SPDT Switch with LNA Module
logo
Skyworks Solutions Inc.
AWB7032 SKYWORKS-AWB7032 Datasheet
732Kb / 10P
2.30 to 2.40 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
AWB7223 SKYWORKS-AWB7223 Datasheet
766Kb / 10P
1.930 -1.995 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
AWB7230 SKYWORKS-AWB7230 Datasheet
519Kb / 9P
3.40 to 3.80 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
AWB7239 SKYWORKS-AWB7239 Datasheet
682Kb / 8P
1.880 to 1.930 GHz Small-Cell Power Amplifier Module
May 15, 2019
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com