Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CMPA5259050S Datasheet (PDF) - WOLFSPEED, INC.

CMPA5259050S Datasheet PDF - WOLFSPEED, INC.
No. de pieza CMPA5259050S
Descarga  CMPA5259050S Descarga
Tamaño del archivo   1610.35 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Página de inicio  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.
Descripción Electrónicos 50 W, 5.0 - 5.9 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier

CMPA5259050S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CMPA5259050S Datasheet PDF - WOLFSPEED, INC.

No. de pieza CMPA5259050S
Descarga  CMPA5259050S Click to download

Tamaño del archivo   1610.35 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricante Electrónico  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
Página de inicio  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.
Descripción Electrónicos 50 W, 5.0 - 5.9 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier

CMPA5259050S Datasheet (HTML) - WOLFSPEED, INC.


CMPA5259050S Detalles de producto

Description
Wolfspeed’s CMPA5259050S is a gallium nitride (GaN) High Electron Mobility
Transistor (HEMT) based monolithic microwave integrated circuit (MMIC).
This MMIC contains a two-stage reactively matched amplifier design
approach enabling high power and power added efficiency to be achieved in
a 5 mm x 5 mm surface mount (QFN package).
Features
• >50% Typical Power Added Efficiency
• 27 dB Small Signal Gain
• 65 W Typical PSAT
• Operation up to 28 V
• High Breakdown Voltage
• High Temperature Operation
Note: Features are typical performance across
frequency under 25°C operation. Please reference
performance charts for additional details.
Applications
• Civil and Military Pulsed
Radar Amplifiers




Número de pieza similar - CMPA5259050S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cree, Inc
CMPA5259050S CREE-CMPA5259050S Datasheet
1Mb / 16P
50 W, 5.0 - 5.9 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
More results


Descripción similar - CMPA5259050S

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelics Semiconductor,...
EMP107 EXCELICS-EMP107 Datasheet
195Kb / 4P
5.9 - 7.9 GHz Power Amplifier MMIC
EMP107-P1 EXCELICS-EMP107-P1 Datasheet
94Kb / 2P
5.9 - 7.9 GHz Power Amplifier MMIC
EMP110 EXCELICS-EMP110 Datasheet
197Kb / 3P
5.9 - 7.9 GHz Power Amplifier MMIC
logo
Cree, Inc
CMPA5259080S CREE-CMPA5259080S Datasheet
1Mb / 16P
80 W, 5.0 - 5.9 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
CMPA5259050S CREE-CMPA5259050S Datasheet
1Mb / 16P
50 W, 5.0 - 5.9 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
logo
Qorvo, Inc
TGA2307 QORVO-TGA2307 Datasheet
567Kb / 16P
5.0 ??6.0 GHz 50 W GaN Power Amplifier
logo
WOLFSPEED, INC.
CMPA5259025S WOLFSPEED-CMPA5259025S Datasheet
1Mb / 16P
40 W, 5.0 - 6.0 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
Rev 1.0 June 2021
CMPA5259050D1 WOLFSPEED-CMPA5259050D1 Datasheet
780Kb / 20P
5.0 – 5.9 GHz* , 60 W GaN HPA
Rev. 0.0 October 2022
CMPA5259050F WOLFSPEED-CMPA5259050F Datasheet
856Kb / 11P
50 W, 4.9 – 5.9 GHz, 28 V, GaN MMIC for Radar Power Amplifiers
Rev. 2.2, November 2020
CMPA5259080S WOLFSPEED-CMPA5259080S Datasheet
1Mb / 16P
80 W, 5.0 - 5.9 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
Rev 0.1 September 2021
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com