Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

T260XW04V7 Datasheet (PDF) - AU Optronics Corp.,

T260XW04V7 Datasheet PDF - AU Optronics Corp.,
No. de pieza T260XW04V7
Descarga  T260XW04V7 Descarga
Tamaño del archivo   884.69 Kbytes
Page   29 Pages
Fabricante Electrónico  AUO [AU Optronics Corp.,]
Página de inicio  http://www.auo.com/
Logo AUO - AU Optronics Corp.,
Descripción Electrónicos TFT-LCD Module T260XW04 V7

T260XW04V7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
T260XW04V7 Datasheet PDF - AU Optronics Corp.,

No. de pieza T260XW04V7
Descarga  T260XW04V7 Click to download

Tamaño del archivo   884.69 Kbytes
Page   29 Pages
Fabricante Electrónico  AUO [AU Optronics Corp.,]
Página de inicio  http://www.auo.com/
Logo AUO - AU Optronics Corp.,
Descripción Electrónicos TFT-LCD Module T260XW04 V7

T260XW04V7 Datasheet (HTML) - AU Optronics Corp.,


T260XW04V7 Detalles de producto

General Description
This specification applies to the 26.0 inch Color TFT-LCD Module T260XW04 V7. This LCD module has a TFT active matrix type liquid crystal panel 768x1366 pixels, and diagonal size of 26.0 inch. This module supports 768x1366 mode. Each pixel is divided into Red, Green and Blue sub-pixels or dots which are arranged in vertical stripes. Gray scale or the brightness of the sub-pixel color is determined with a 8-bit gray scale signal for each dot.
The T260XW04 V7 has been designed to apply the 8-bit 1 channel LVDS interface method. It is intended to support displays where high brightness, wide viewing angle, high color saturation, and high color depth are very important.




Número de pieza similar - T260XW04V7

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Intel Corporation
T2600 INTEL-T2600 Datasheet
1Mb / 91P
Intel Core Duo Processor and Intel Core Solo Processor on 65 nm Process
logo
Infineon Technologies A...
T2600N INFINEON-T2600N Datasheet
593Kb / 10P
Netz-Thyristor Phase Control Thyristor
2021-03-10 Revision: 3.1
T2600N18TOFVTXPSA1 INFINEON-T2600N18TOFVTXPSA1 Datasheet
592Kb / 10P
T2600N
Revision: 3.1
logo
STMicroelectronics
T26012D STMICROELECTRONICS-T26012D Datasheet
306Kb / 5P
STANDARD TRIACS
T26012DH STMICROELECTRONICS-T26012DH Datasheet
306Kb / 5P
STANDARD TRIACS
More results


Descripción similar - T260XW04V7

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sharp Corporation
LQ10D131 SHARP-LQ10D131 Datasheet
1Mb / 19P
TFT - LCD MODULE
LQ035Q7DB03 SHARP-LQ035Q7DB03 Datasheet
506Kb / 24P
TFT LCD MODULE
LQ150X1LGN2A SHARP-LQ150X1LGN2A Datasheet
901Kb / 24P
TFT-LCD MODULE
LQ104S1DG21 SHARP-LQ104S1DG21 Datasheet
376Kb / 19P
TFT-LCD Module
LQ121S1LG41 SHARP-LQ121S1LG41 Datasheet
3Mb / 19P
TFT-LCD Module
LQ121S1LG61 SHARP-LQ121S1LG61 Datasheet
715Kb / 20P
TFT-LCD Module
LQ181E1LW31 SHARP-LQ181E1LW31 Datasheet
556Kb / 24P
TFT-LCD Module
LQ084S3DG01 SHARP-LQ084S3DG01 Datasheet
702Kb / 20P
TFT-LCD Module
LQ057Q3DC03 SHARP-LQ057Q3DC03 Datasheet
341Kb / 18P
TFT - LCD module
LQ150X1LW72 SHARP-LQ150X1LW72 Datasheet
835Kb / 24P
TFT-LCD Module
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com