Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

83PN187I Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

83PN187I Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza 83PN187I
Descarga  83PN187I Descarga
Tamaño del archivo   521.16 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos Programmable FemtoClock® NG LVPECL Oscillator Replacement

83PN187I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
83PN187I Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza 83PN187I
Descarga  83PN187I Click to download

Tamaño del archivo   521.16 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos Programmable FemtoClock® NG LVPECL Oscillator Replacement

83PN187I Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


83PN187I Detalles de producto

Features
• Fourth Generation FemtoClock® Next Generation (NG)
technology
• Footprint compatible with 5mm x 7mm differential oscillators
• One differential LVPECL output pair
• Crystal oscillator interface can also be overdriven by a
single-ended reference clock
• Output frequency range: 125MHz –187.5MHz
• Crystal/input frequency: 25MHz, 12pF parallel resonant crystal
• VCO range: 2GHz – 2.5GHz
• Cycle-to-cycle jitter: 10ps (maximum), 3.3V±5%
• RMS phase jitter @ 156.25MHz, 12kHz – 20MHz:
0.339ps (typical)
• Full 3.3V or 2.5V operating supply
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




Número de pieza similar - 83PN187I

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
83PN187I IDT-83PN187I Datasheet
273Kb / 22P
Programmable FemtoClock NG LVPECL Oscillator Replacement
More results


Descripción similar - 83PN187I

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
83PR226I-01 IDT-83PR226I-01 Datasheet
769Kb / 22P
Programmable FemtoClock LVPECL Oscillator Replacement
83PN156I IDT-83PN156I Datasheet
258Kb / 19P
Programmable FemtoClock NG LVPECL Oscillator Replacement
83PN187I IDT-83PN187I Datasheet
273Kb / 22P
Programmable FemtoClock NG LVPECL Oscillator Replacement
83PR226I-01 IDT-83PR226I-01_17 Datasheet
618Kb / 22P
Programmable FemtoClock LVPECL Oscillator Replacement
83PN15639 IDT-83PN15639 Datasheet
343Kb / 21P
Programmable FemtoClock NG 3.3V, 2.5V LVPECL Oscillator Replacement
logo
Renesas Technology Corp
83PN15639 RENESAS-83PN15639 Datasheet
535Kb / 22P
Programmable FemtoClock® NG 3.3V, 2.5V LVPECL Oscillator Replacement
August 16, 2016
83PR226I-01 RENESAS-83PR226I-01 Datasheet
980Kb / 23P
Programmable FemtoClock® LVPECL Oscillator Replacement
October 6, 2017
ICS83PN148I RENESAS-ICS83PN148I Datasheet
662Kb / 20P
Programmable FemtoClock® NG LVPECL Oscillator Replacement
2019
ICS83PN625I RENESAS-ICS83PN625I Datasheet
460Kb / 22P
Programmable FemtoClock® NG LVPECL Oscillator Replacement
2019
83PN156I RENESAS-83PN156I Datasheet
501Kb / 20P
Programmable FemtoClock® NG LVPECL Oscillator Replacement
March 4, 2016
More results




Acerca de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com