Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TW0118A Datasheet (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TW0118A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. de pieza TW0118A
Descarga  TW0118A Descarga
Tamaño del archivo   236.1 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD Clock Oscillator 44MHz

TW0118A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TW0118A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. de pieza TW0118A
Descarga  TW0118A Click to download

Tamaño del archivo   236.1 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Descripción Electrónicos SMD Clock Oscillator 44MHz

TW0118A Datasheet (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.


TW0118A Detalles de producto

FEATURES:
Ultra small package
Excellent for high-density packaging.




Número de pieza similar - TW0118A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0112A TAI-SAW-TW0112A Datasheet
366Kb / 7P
SMD 7.0x5.0 48MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 2.0
TW0116A TAI-SAW-TW0116A Datasheet
208Kb / 5P
SMD Clock Oscillator 44.0 MHz
REV. NO.: 2
More results


Descripción similar - TW0118A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ECS, Inc.
ECS-327SMO ECS-ECS-327SMO Datasheet
136Kb / 1P
SMD CLOCK OSCILLATOR
ECS-2025 ECS-ECS-2025 Datasheet
249Kb / 2P
SMD CLOCK OSCILLATOR
ECS-3951M ECS-ECS-3951M Datasheet
120Kb / 1P
SMD CLOCK OSCILLATOR
ECS-2532HS ECS-ECS-2532HS Datasheet
194Kb / 2P
SMD CLOCK OSCILLATOR
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0208A TAI-SAW-TW0208A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 44MHz Crystal Oscillator
logo
List of Unclassifed Man...
ECS-1633 ETC2-ECS-1633 Datasheet
804Kb / 1P
SMD CLOCK OSCILLATOR
logo
ECS, Inc.
ECS-327KE ECS-ECS-327KE Datasheet
513Kb / 2P
SMD CLOCK OSCILLATOR
ECS-2532HS ECS-ECS-2532HS_12 Datasheet
1Mb / 3P
SMD CLOCK OSCILLATOR
logo
TEMEX
RXO7050M TEMEX-RXO7050M Datasheet
815Kb / 9P
SMD Clock Oscillator
logo
ECS, Inc.
ECS-1633 ECS-ECS-1633 Datasheet
804Kb / 1P
SMD CLOCK OSCILLATOR
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com