Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

885392005110 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

885392005110 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 885392005110
Descarga  885392005110 Descarga
Tamaño del archivo   509.0 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WCAP-CSRF High Frequency MLCC

885392005110 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
885392005110 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 885392005110
Descarga  885392005110 Click to download

Tamaño del archivo   509.0 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WCAP-CSRF High Frequency MLCC

885392005110 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


885392005110 Detalles de producto

General Information:
High Frequency MLCC
Ceramic Type NP0 Class I
Temperature Coefficient ± 30 ppm/ °C max.
Operating Temperature -55 up to +125 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C up to + 35 °C; 10 % up to 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Dielectric Strength 5 sec. @250 % VR; Charge & Discharge Current <50 mA
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 35 % RH if not specified differently
FIT according to separate documentation




Número de pieza similar - 885392005110

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885392005114 WURTH-885392005114 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005116 WURTH-885392005116 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
More results


Descripción similar - 885392005110

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885392005010 WURTH-885392005010 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392004003 WURTH-885392004003 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392004010 WURTH-885392004010 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005006 WURTH-885392005006 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005011 WURTH-885392005011 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005013 WURTH-885392005013 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392004007 WURTH-885392004007 Datasheet
393Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005019 WURTH-885392005019 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005032 WURTH-885392005032 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005130 WURTH-885392005130 Datasheet
695Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.002
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com