Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

7687714470 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7687714470 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 7687714470
Descarga  7687714470 Descarga
Tamaño del archivo   641.55 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-PD HV SMT Power Inductor (High Voltage)

7687714470 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
7687714470 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 7687714470
Descarga  7687714470 Click to download

Tamaño del archivo   641.55 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-PD HV SMT Power Inductor (High Voltage)

7687714470 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7687714470 Detalles de producto

General Information:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +125 °C under worst
case conditions
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +85 °C
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently
400 VDC surge proof according WE-STD 1516




Número de pieza similar - 7687714470

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7687714471 WURTH-7687714471 Datasheet
898Kb / 6P
WE-PDHV SMD Power Inductor
More results


Descripción similar - 7687714470

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7687714152 WURTH-7687714152 Datasheet
900Kb / 6P
WE-PD HV SMD Power Inductor
7447709222 WURTH-7447709222 Datasheet
527Kb / 6P
WE-PD SMT Shielded Power Inductor
002.001
7447706100 WURTH-7447706100 Datasheet
527Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.000
7447704150 WURTH-7447704150 Datasheet
686Kb / 6P
WE-PD SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447704220 WURTH-7447704220 Datasheet
534Kb / 6P
WE-PD SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447704471 WURTH-7447704471 Datasheet
685Kb / 6P
WE-PD SMT Shielded Power Inductor
001.000
744771010 WURTH-744771010 Datasheet
663Kb / 6P
WE-PD SMT Shielded Power Inductor
001.000
7687709472 WURTH-7687709472 Datasheet
648Kb / 6P
WE-PD HV SMT Power Inductor High Voltage)
001.001
7687709682 WURTH-7687709682 Datasheet
648Kb / 6P
WE-PD HV SMT Power Inductor (High Voltage)
001.001
7687779470 WURTH-7687779470 Datasheet
613Kb / 6P
WE-PD HV SMT Power Inductor (High Voltage)
001.002
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com