Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TPRT9193 Datasheet (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPRT9193 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
No. de pieza TPRT9193
Descarga  TPRT9193 Descarga
Tamaño del archivo   2536.93 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos 300mA Higt PSRR Voltage Reaulators

TPRT9193 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
TPRT9193 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

No. de pieza TPRT9193
Descarga  TPRT9193 Click to download

Tamaño del archivo   2536.93 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Página de inicio  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Descripción Electrónicos 300mA Higt PSRR Voltage Reaulators

TPRT9193 Datasheet (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPRT9193 Detalles de producto

General Description
The TPRT9193 is a high-performance, 300mA LDO regulator,
offering extremely high PSRR and ultra-low dropout. Ideal
for portable RF and wireless applications with demanding
performance and space requirements.
The TPRT9193 is available in 5pin SOT23-5 Package .the
output standards of 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 2.8V 3.0V 3.3V

Features
* Quiescent Curent: 70uA
* PSRR704B@1KH:
* <1uA curent at shutdown mode
* Output current:300mA(Typ.)
* SOT23:5 package




Número de pieza similar - TPRT9193

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPRT9193 TECHPUBLIC-TPRT9193 Datasheet
1Mb / 5P
300mA,Ultra-Low Noise, CMOS LDO Regulatorl
TPRT9193 TECHPUBLIC-TPRT9193 Datasheet
1Mb / 5P
300mA,Ultra-Low Noise, CMOS LDO Regulator
TPRT9193-12GB TECHPUBLIC-TPRT9193-12GB Datasheet
2Mb / 5P
300mA Higt PSRR Voltage Reaulators
TPRT9193-12GB TECHPUBLIC-TPRT9193-12GB Datasheet
1Mb / 5P
300mA,Ultra-Low Noise, CMOS LDO Regulatorl
TPRT9193-12GB TECHPUBLIC-TPRT9193-12GB Datasheet
1Mb / 5P
300mA,Ultra-Low Noise, CMOS LDO Regulator
More results


Descripción similar - TPRT9193

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMIC5233-3.3YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5233-3.3YM5 Datasheet
6Mb / 9P
36V,200mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulators
TPRT9013-33GB TECHPUBLIC-TPRT9013-33GB Datasheet
2Mb / 5P
500mA Higt PSRR Voltage Reaulators
TPRT9193-33GB TECHPUBLIC-TPRT9193-33GB Datasheet
2Mb / 5P
300mA Higt PSRR Voltage Reaulators
TPRT9013 TECHPUBLIC-TPRT9013 Datasheet
2Mb / 5P
500mA Higt PSRR Voltage Reaulators|
TPMIC5233-3.3YM5 TECHPUBLIC-TPMIC5233-3.3YM5_V01 Datasheet
6Mb / 9P
36V,200mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulators
TPTLV75512PDBVR TECHPUBLIC-TPTLV75512PDBVR Datasheet
31Mb / 9P
500mA,5uA, Higt PSRR Voltage Reaulators
TPTLV75518PDBVR TECHPUBLIC-TPTLV75518PDBVR Datasheet
31Mb / 9P
500mA,5uA, Higt PSRR Voltage Reaulators
TPTLV75533PDBVR TECHPUBLIC-TPTLV75533PDBVR Datasheet
2Mb / 9P
500mA,5uA, Higt PSRR Voltage Reaulators
TPRT9080-18GJ5 TECHPUBLIC-TPRT9080-18GJ5 Datasheet
36Mb / 9P
600mA,2uA, Higt PSRR Voltage Reaulators
XC6219B152MR TECHPUBLIC-XC6219B152MR Datasheet
1Mb / 5P
300mA Higt PSRR Voltage Reaulatoil
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com