Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DD6 Datasheet (PDF) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

DD6 Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
No. de pieza DD6
Descarga  DD6 Descarga
Tamaño del archivo   1095.85 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Descripción Electrónicos DC/DC CONVERTER

DD6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
DD6 Datasheet PDF - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

No. de pieza DD6
Descarga  DD6 Click to download

Tamaño del archivo   1095.85 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd
Descripción Electrónicos DC/DC CONVERTER

DD6 Datasheet (HTML) - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd


DD6 Detalles de producto

Features
Efficiency up to 82%
Singl/Double output
Wide temperature -40℃ to 85℃
Wide input voltage range
Continous short circuit protection
Low ripple and noise
Over load protection
1500VDC Isolation




Número de pieza similar - DD6

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Semtech Corporation
DD600 SEMTECH-DD600 Datasheet
93Kb / 2P
FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIERS
logo
Diotec Semiconductor
DD600 DIOTEC-DD600 Datasheet
127Kb / 2P
Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers
DD600 DIOTEC-DD600 Datasheet
58Kb / 2P
Fast Switching High Voltage Si-Rectifiers Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichter
DD600 DIOTEC-DD600 Datasheet
133Kb / 2P
Fast Recovery High Voltage Rectifier Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
DD600 YFWDIODE-DD600 Datasheet
351Kb / 2P
Fast recovery high voltage diodes
More results


Descripción similar - DD6

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Toshiba Semiconductor
SSM5G02TU TOSHIBA-SSM5G02TU Datasheet
191Kb / 10P
DC-DC Converter
SSM5H03TU TOSHIBA-SSM5H03TU Datasheet
192Kb / 10P
DC-DC Converter
logo
CUI INC
VABD3 CUI-VABD3 Datasheet
284Kb / 3P
DC/DC converter
VASD1-SIP CUI-VASD1-SIP Datasheet
284Kb / 3P
DC/DC converter
VASD2-SIP CUI-VASD2-SIP Datasheet
173Kb / 3P
DC/DC converter
VAWQ6 CUI-VAWQ6 Datasheet
209Kb / 3P
DC/DC converter
VBD20 CUI-VBD20 Datasheet
241Kb / 3P
DC/DC converter
VRB3-DIP CUI-VRB3-DIP Datasheet
95Kb / 3P
Dc-Dc Converter
VSCQ30 CUI-VSCQ30 Datasheet
234Kb / 3P
DC/DC converter
VWQBS2-SIP CUI-VWQBS2-SIP Datasheet
175Kb / 3P
DC-DC Converter
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com