Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SP1105S-01UTG Datasheet (PDF) - Littelfuse

SP1105S-01UTG Datasheet PDF - Littelfuse
No. de pieza SP1105S-01UTG
Descarga  SP1105S-01UTG Descarga
Tamaño del archivo   768.23 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos SP11xx Series Discrete Unidirectional TVS Diode

SP1105S-01UTG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SP1105S-01UTG Datasheet PDF - Littelfuse

No. de pieza SP1105S-01UTG
Descarga  SP1105S-01UTG Click to download

Tamaño del archivo   768.23 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  LITTELFUSE [Littelfuse]
Página de inicio  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Descripción Electrónicos SP11xx Series Discrete Unidirectional TVS Diode

SP1105S-01UTG Datasheet (HTML) - Littelfuse


SP1105S-01UTG Detalles de producto

Description
Avalanche breakdown diodes fabricated in a proprietary
silicon avalanche technology protect each I/O pin to provide
a high level of protection for electronic equipment that
may experience destructive electrostatic discharges (ESD).
These robust diodes can safely absorb repetitive ESD
strikes at ±30kV (contact and air discharge, IEC 61000-
4-2) without performance degradation. Additionally, each
diode can safely dissipate 80A (SP1105S) of 8/20μs surge
current (IEC 61000-4-5 2nd edition) with very low clamping
voltages.

Features
• ESD, IEC 61000-4-2,
±30kV contact, ±30kV air
• EFT, IEC 61000-4-4, 40A
(5/50ns)
• Lightning, IEC 61000-
4-5 2nd edition, 80A
(tP=8/20μs, SP1105S)
• Low clamping voltage
• Low leakage current
• Moisture Sensitivity
Level(MSL -1)
• Lead free and RoHS
compliant
• AEC-Q101 qualified

Applications
• Switches / Buttons
• Test Equipment /
Instrumentation
• Point-of-Sale Terminals
• Medical Equipment
• Notebooks / Desktops /
Servers
• Computer Peripherals
• Automotive Electronics




Número de pieza similar - SP1105S-01UTG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
SP1103C LITTELFUSE-SP1103C Datasheet
704Kb / 5P
80A Discrete Bidirectional TVS Diode
2022 Littelfuse, Inc.
SP1103C-01UTG LITTELFUSE-SP1103C-01UTG Datasheet
704Kb / 5P
80A Discrete Bidirectional TVS Diode
2022 Littelfuse, Inc.
logo
SIPAT Co,Ltd
SP1106 SIPAT-SP1106 Datasheet
60Kb / 1P
DECT First IF Filters
More results


Descripción similar - SP1105S-01UTG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Littelfuse
SD05 LITTELFUSE-SD05 Datasheet
699Kb / 4P
450W Discrete Unidirectional TVS Diode
logo
Sangdest Microelectroni...
SD72305 SMC-SD72305 Datasheet
154Kb / 5P
Unidirectional Discrete TVS
logo
Littelfuse
SP1003 LITTELFUSE-SP1003_17 Datasheet
1,009Kb / 5P
30pF 30kV Unidirectional Discrete TVS
SPHV LITTELFUSE-SPHV Datasheet
987Kb / 6P
200W Discrete Unidirectional TVS Diode
SD05-01FTG LITTELFUSE-SD05-01FTG Datasheet
1,004Kb / 7P
450W Discrete Unidirectional TVS Diode
AQXX LITTELFUSE-AQXX Datasheet
2Mb / 7P
AQxx Series 450W Discrete Unidirectional TVS Diode
SP1124T LITTELFUSE-SP1124T Datasheet
2Mb / 5P
SP1124T Discrete Unidirectional TVS Diode
SC1105-01UTG LITTELFUSE-SC1105-01UTG Datasheet
1Mb / 6P
TVS Diode Arrays (SPA ? Diodes) SC11xx Series Discrete Unidirectional TVS Diode
Revision: 10/16/20
AQ22-01FTG LITTELFUSE-AQ22-01FTG Datasheet
1Mb / 6P
AQ22-01FTG, 950W Discrete Unidirectional TVS Diode
2020 Littelfuse, Inc.
AQHVXX-01LTG LITTELFUSE-AQHVXX-01LTG Datasheet
1Mb / 7P
AQHVxx-01LTG Series 250W Discrete Unidirectional TVS Diode
2018 Littelfuse, Inc
More results




Acerca de Littelfuse


Littelfuse es una empresa estadounidense que se especializa en el diseño y fabricación de productos de protección y control de circuitos.
La compañía fue fundada en 1927 y tiene su sede en Chicago, Illinois.
Littelfuse proporciona una amplia gama de productos que incluyen fusibles, dispositivos de protección y control, y productos poliméricos.
Los productos de la compañía se utilizan en diversas aplicaciones, como la electrónica automotriz, industrial y de consumo.
Littelfuse es conocido por su experiencia en tecnología de protección y control de circuitos y su capacidad para ofrecer productos confiables y de alta calidad a sus clientes.
La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus requisitos y necesidades específicas.
Además de su negocio principal, Littelfuse también proporciona soluciones para los mercados de centros de energía y energía renovable.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com