Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NL17SV08 Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

NL17SV08 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza NL17SV08_V01
Descarga  NL17SV08 Descarga
Tamaño del archivo   338.03 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Single 2-Input AND Gate

NL17SV08 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
NL17SV08 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza NL17SV08_V01
Descarga  NL17SV08 Click to download

Tamaño del archivo   338.03 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos Single 2-Input AND Gate

NL17SV08 Datasheet (HTML) - ON Semiconductor


NL17SV08 Detalles de producto

The NL17SV08 is a single 2−input AND gate in tiny footprint
packages. The device is designed to operate for VCC = 0.9 V to 3.6 V.

Features
• Designed for 0.9 V to 3.6 V VCC Operation
• 1.6 ns tPD at 3.3 V (Typ)
• Inputs/Outputs Over−Voltage Tolerant up to 3.6 V
• IOFF Supports Partial Power Down Protection
• Source/Sink 24 mA at 3.3 V
• Available in SOT−353, SOT−553, SOT−953, SC−74A and UDFN
Packages
• NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring
Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100
Qualified and PPAP Capable
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant




Número de pieza similar - NL17SV08_V01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Japan Radio
NL17SV08XV5T2 NJRC-NL17SV08XV5T2 Datasheet
42Kb / 6P
Single 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
NL17SV08XV5T2 ONSEMI-NL17SV08XV5T2 Datasheet
50Kb / 5P
Single 2?묲nput AND Gate
October, 2005 ??Rev. 4
NL17SV08XV5T2G ONSEMI-NL17SV08XV5T2G Datasheet
50Kb / 5P
Single 2?묲nput AND Gate
October, 2005 ??Rev. 4
NL17SV08XV5T2G ONSEMI-NL17SV08XV5T2G Datasheet
85Kb / 5P
Single 2-Input AND Gate
May, 2014 ??Rev. 7
NL17SV08XV5T2G ONSEMI-NL17SV08XV5T2G Datasheet
62Kb / 5P
Single 2-Input AND Gate
February, 2018 ??Rev. 8
More results


Descripción similar - NL17SV08_V01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
74V1G08STR STMICROELECTRONICS-74V1G08STR Datasheet
202Kb / 9P
SINGLE 2-INPUT AND GATE
Jul-2001
logo
New Japan Radio
NL17SV08XV5T2 NJRC-NL17SV08XV5T2 Datasheet
42Kb / 6P
Single 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
74V1T08 STMICROELECTRONICS-74V1T08_04 Datasheet
108Kb / 9P
SINGLE 2-INPUT AND GATE
Apr-2004
logo
ON Semiconductor
NLU1G08 ONSEMI-NLU1G08 Datasheet
98Kb / 8P
Single 2-Input AND Gate
March, 2008 - Rev. 2
MC74VHC1G08DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G08DTT1G Datasheet
122Kb / 6P
Single 2-Input AND Gate
February, 2013 ??Rev. 20
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G08 NXP-74LVC1G08_13 Datasheet
354Kb / 19P
Single 2-input AND gate
Rev. 10-29 June 2012
logo
ON Semiconductor
NL17SH08P5T5G ONSEMI-NL17SH08P5T5G Datasheet
104Kb / 5P
Single 2-Input AND Gate
August, 2011 ??Rev. 1
NL17SV08 ONSEMI-NL17SV08 Datasheet
85Kb / 5P
Single 2-Input AND Gate
May, 2014 ??Rev. 7
MC74VHC1G08 ONSEMI-MC74VHC1G08_15 Datasheet
80Kb / 6P
Single 2-Input AND Gate
May, 2015 ??Rev. 21
MC74HC1G08 ONSEMI-MC74HC1G08_18 Datasheet
172Kb / 9P
Single 2-Input AND Gate
November, 2018 ??Rev. 15
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com