Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NSR2030QMUTWG Datasheet (PDF) - ON Semiconductor

NSR2030QMUTWG Datasheet PDF - ON Semiconductor
No. de pieza NSR2030QMUTWG
Descarga  NSR2030QMUTWG Descarga
Tamaño del archivo   127.9 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos 2A, 30V Schottky Full Bridge

NSR2030QMUTWG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
NSR2030QMUTWG Datasheet PDF - ON Semiconductor

No. de pieza NSR2030QMUTWG
Descarga  NSR2030QMUTWG Click to download

Tamaño del archivo   127.9 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Descripción Electrónicos 2A, 30V Schottky Full Bridge

NSR2030QMUTWG Datasheet (HTML) - ON Semiconductor


NSR2030QMUTWG Detalles de producto

These full bridge Schottky barrier diodes are designed for the
rectification of the high speed signal of wireless charging. The
NSR2030QMUTWG has a very low forward voltage that will reduce
conduction loss. It is housed in a UDFN 3.5 x 3.5 x 0.5 mm package
that is ideal for space constrained wireless applications.

Features
• Extremely Fast Switching Speed
• Low Forward Voltage − 0.54 V (Typ) @ IF = 2 A
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free and are RoHS Compliant

Typical Applications
• Low Voltage Full Bridge Rectification & Wireless Charging




Número de pieza similar - NSR2030QMUTWG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
NSR2030QMUTAG ONSEMI-NSR2030QMUTAG Datasheet
76Kb / 4P
Schottky Full Bridge
September, 2015 ??Rev. 0
More results


Descripción similar - NSR2030QMUTWG

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1FP3 SHINDENGEN-D1FP3 Datasheet
569Kb / 8P
Schottky Rectifiers (SBD) (30V 2A)
logo
Torex Semiconductor
XBS203V17 TOREX-XBS203V17 Datasheet
80Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17R-G TOREX-XBS203V17R-G Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17 TOREX-XBS203V17_12 Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V17-12 TOREX-XBS203V17-12 Datasheet
103Kb / 3P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
XBS203V19R-G TOREX-XBS203V19R-G Datasheet
109Kb / 4P
Schottky Barrier Diode, 2A, 30V Type
logo
ON Semiconductor
NSR1030QMUTAG ONSEMI-NSR1030QMUTAG Datasheet
76Kb / 4P
Schottky Full Bridge
September, 2015 ??Rev. 0
NSR2030QMUTAG ONSEMI-NSR2030QMUTAG Datasheet
76Kb / 4P
Schottky Full Bridge
September, 2015 ??Rev. 0
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
TB24F YFWDIODE-TB24F Datasheet
82Kb / 3P
2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRIDGE
logo
ON Semiconductor
NSR2030DMX ONSEMI-NSR2030DMX Datasheet
66Kb / 4P
2A, 30V Schottky Half Bridge
August, 2016 ??Rev. 0
More results




Acerca de ON Semiconductor


ON Semiconductor hay una empresa que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de productos de semiconductores para una variedad de aplicaciones que incluyen automotriz, informática, bienes de consumo, industriales y mercados de comunicaciones.
La compañía fue fundada en 1999 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.
En Semiconductor ofrece una amplia cartera de gestión de energía, semiconductores analógicos y discretos que incluyen MOSFET de potencia, diodos, rectificadores, reguladores de voltaje, entre otros.
Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, confiables y rentables y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica portátil, sistemas de automatización industrial, sistemas de energía renovable y electrónica automotriz.
El semiconductor se compromete con la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer las necesidades de nuestros clientes .

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com