Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GBJ1503SF Datasheet (PDF) - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

GBJ1503SF Datasheet PDF - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD
No. de pieza GBJ1503SF
Descarga  GBJ1503SF Descarga
Tamaño del archivo   518.32 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Página de inicio  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD
Descripción Electrónicos 15A Super Fast Recovery Rectifier Bridge

GBJ1503SF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
GBJ1503SF Datasheet PDF - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

No. de pieza GBJ1503SF
Descarga  GBJ1503SF Click to download

Tamaño del archivo   518.32 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricante Electrónico  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Página de inicio  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD
Descripción Electrónicos 15A Super Fast Recovery Rectifier Bridge

GBJ1503SF Datasheet (HTML) - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD


GBJ1503SF Detalles de producto

FEATURES
Surge overload rating-200 amperes peak
Polarity: As marked on body
Ideal for printed circuit board
Plastic material has U/L The flammability classification 94V-0
Reliable low cost construction utilizing molded plastic
technique




Número de pieza similar - GBJ1503SF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
UNIOHM CORPORATION
GBJ1503 UNIOHM-GBJ1503 Datasheet
68Kb / 2P
SINGLE PHASE 15.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
logo
Goodwork Semiconductor ...
GBJ1503 GWSEMI-GBJ1503 Datasheet
68Kb / 2P
SINGLE PHASE 15.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS
More results


Descripción similar - GBJ1503SF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
D3K203SF YFWDIODE-D3K203SF Datasheet
267Kb / 3P
2.0A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
D3K403SF YFWDIODE-D3K403SF Datasheet
326Kb / 3P
4.0A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
D3K603SF YFWDIODE-D3K603SF Datasheet
340Kb / 3P
6.0A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
D3K803SF YFWDIODE-D3K803SF Datasheet
641Kb / 3P
8.0A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
GBJ3503SF YFWDIODE-GBJ3503SF Datasheet
710Kb / 3P
35A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
GBJ4003SF YFWDIODE-GBJ4003SF Datasheet
720Kb / 3P
40A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
GBU1503SF YFWDIODE-GBU1503SF Datasheet
345Kb / 3P
15A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
GBU2503SF YFWDIODE-GBU2503SF Datasheet
371Kb / 3P
25A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
GBU603SF YFWDIODE-GBU603SF Datasheet
317Kb / 3P
6.0A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
MSB403E YFWDIODE-MSB403E Datasheet
293Kb / 3P
4A Super Fast Recovery Rectifier Bridge
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com