Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

109 Datasheet (PDF) - Alpha Wire

109 Datasheet PDF - Alpha Wire
No. de pieza 109
Descarga  109 Descarga
Tamaño del archivo   100.34 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer Specification

109 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
109 Datasheet PDF - Alpha Wire

No. de pieza 109
Descarga  109 Click to download

Tamaño del archivo   100.34 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Página de inicio  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
Descripción Electrónicos Customer Specification

109 Datasheet (HTML) - Alpha Wire


109 Detalles de producto

Construction
Diameters (In)
1) Component 1 5 X 1 COND
a) Conductor 18 (41/34) AWG Bare Copper 0.043
b) Insulation 0.010" Wall, Nom. PVC, Semi Rigid 0.063
(1) Color(s)
Cond Color Cond Color Cond Color
1 BLACK 3
GREEN/YELLOW
5 WHITE
2 BLUE 4 BROWN
2) Cable Assembly 5 Components Cabled
a) Twists: 4.8 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
3) Jacket
0.037" Wall, Nom.,TPE 0.252+/- 0.010 a) Color(s)
YELLOW b) Jacket Separator
Tissue Tape, 25% Overlap, Min. c) Print

Applicable Specifications
1) UL
a) Component 1 AWM/STYLE 10002 105°C / 300 VRMS
b) Overall PLTC 105°C
AWM/STYLE 20327 105°C / 300 VRMS
2) CSA International C(RU) AWM I/II A/B FT4 105°C / 300 VRMS
3) CE: EU Low Voltage Directive 2014/35/EC




Número de pieza similar - 109

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
109 ALPHAWIRE-109 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
11/30/2022
logo
Campbell Scientific Uni...
109 CAMPBELL-109 Datasheet
340Kb / 2P
Temperature Probe for CR200X-Series Dataloggers
06/30/2020
logo
Abbatron All Rights Res...
109 ABBATRON-109 Datasheet
4Mb / 60P
Premier Supplier of Electronic Hardware
logo
RUKO GmbH Präzisionswe...
109 127 RUKO-109 127 Datasheet
305Kb / 1P
Screw-hole punches with three-point cutting tip
109 140 RUKO-109 140 Datasheet
305Kb / 1P
Screw-hole punches with three-point cutting tip
More results


Descripción similar - 109

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com