Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

QPA2626 Datasheet (PDF) - Qorvo, Inc

QPA2626 Datasheet PDF - Qorvo, Inc
No. de pieza QPA2626_V01
Descarga  QPA2626 Descarga
Tamaño del archivo   1166.66 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  QORVO [Qorvo, Inc]
Página de inicio  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Descripción Electrónicos 17 – 22 GHz GaAs Low Noise Amplifier

QPA2626 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
QPA2626 Datasheet PDF - Qorvo, Inc

No. de pieza QPA2626_V01
Descarga  QPA2626 Click to download

Tamaño del archivo   1166.66 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  QORVO [Qorvo, Inc]
Página de inicio  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Descripción Electrónicos 17 – 22 GHz GaAs Low Noise Amplifier

QPA2626 Datasheet (HTML) - Qorvo, Inc


QPA2626 Detalles de producto

Product Features
• Frequency Range: 17 – 22 GHz
• Noise Figure: 1.3 dB
• Small Signal Gain: 25 dB
• P1dB: 20 dBm
• IM3: −55 dBc (@ Pout=0 dBm/tone)
• Bias: VD = 3.5 V, IDQ = 90 mA, VG = −0.46 V
• Plastic Overmolded Package
• Package Dimensions: 4.0 x 4.0 x 0.85 mm




Número de pieza similar - QPA2626_V01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Qorvo, Inc
QPA2626EVB1 QORVO-QPA2626EVB1 Datasheet
1Mb / 15P
17 ??22 GHz GaAs Low Noise Amplifier
More results


Descripción similar - QPA2626_V01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC516 HITTITE-HMC516 Datasheet
320Kb / 6P
GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 17 GHz
HMC517 HITTITE-HMC517 Datasheet
317Kb / 6P
GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 17 - 26 GHz
HMC516 HITTITE-HMC516_09 Datasheet
256Kb / 6P
GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 17 GHz
HMC517 HITTITE-HMC517_09 Datasheet
246Kb / 6P
GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 17 - 26 GHz
HMC903LP3E HITTITE-HMC903LP3E Datasheet
1Mb / 8P
GaAs pHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 6 - 17 GHz
logo
TriQuint Semiconductor
QPA2626 TRIQUINT-QPA2626 Datasheet
1Mb / 14P
17-22 GHz GaAs Low Noise Amplifier
QPA2628 TRIQUINT-QPA2628 Datasheet
1Mb / 14P
22 ??32 GHz GaAs Low Noise Amplifier
logo
Qorvo, Inc
QPA2626 QORVO-QPA2626 Datasheet
1Mb / 15P
17 ??22 GHz GaAs Low Noise Amplifier
QPA2628 QORVO-QPA2628 Datasheet
1Mb / 15P
22 – 31.5 GHz GaAs Low Noise Amplifier
August 2020
logo
Teledyne Technologies I...
TDLNA2626SEP TELEDYNE-TDLNA2626SEP Datasheet
1Mb / 10P
17-22 GHz Low Noise Amplifier
06-2023 Rev 0.7a
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com