Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

3671415 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

3671415 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 3671415
Descarga  3671415 Descarga
Tamaño del archivo   237.3 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet

3671415 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
3671415 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 3671415
Descarga  3671415 Click to download

Tamaño del archivo   237.3 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet

3671415 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


3671415 Detalles de producto

General Information:
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Número de pieza similar - 3671415

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
36714159 WURTH-36714159 Datasheet
238Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless
001.000
More results


Descripción similar - 3671415

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
3670466 WURTH-3670466 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670183 WURTH-3670183 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670191 WURTH-3670191 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670206 WURTH-3670206 Datasheet
201Kb / 4P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670259 WURTH-3670259 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670260 WURTH-3670260 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670263 WURTH-3670263 Datasheet
290Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670293 WURTH-3670293 Datasheet
289Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670400 WURTH-3670400 Datasheet
288Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
3670402 WURTH-3670402 Datasheet
287Kb / 5P
WE-SHC Two-piece Seamless Shielding Cabinet
001.000
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com