Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RB160M-30 Datasheet (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

RB160M-30 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
No. de pieza RB160M-30
Descarga  RB160M-30 Descarga
Tamaño del archivo   311.45 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Página de inicio  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Descripción Electrónicos SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 30 TO 90V FORWARD CURRENT 1.0A

RB160M-30 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
RB160M-30 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

No. de pieza RB160M-30
Descarga  RB160M-30 Click to download

Tamaño del archivo   311.45 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Página de inicio  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Descripción Electrónicos SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 30 TO 90V FORWARD CURRENT 1.0A

RB160M-30 Datasheet (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


RB160M-30 Detalles de producto

DESCRIPTION
The RB160M-30/40/60/90 is available in SOD-123FL Package

FEATURES
 Metal silicon junction, majority carrier conduction
 For surface mounted applications
 Low power loss, high efficiency
 High forward surge current capability
 For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications
 Available in SOD-123FL Package

MECHANICAL DATA
Case: SOD-123FL
Terminals: Solderable per MIL-STD-750,
Method 2026
Approx. Weight:15mg 0.00048oz




Número de pieza similar - RB160M-30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RB160M-30 ROHM-RB160M-30 Datasheet
108Kb / 3P
DIODE
RB160M-30 ROHM-RB160M-30 Datasheet
145Kb / 4P
Schottky barrier diode
logo
Guangdong Kexin Industr...
RB160M-30 KEXIN-RB160M-30 Datasheet
127Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
logo
Rohm
RB160M-30 ROHM-RB160M-30 Datasheet
952Kb / 4P
Schottky barrier diode
RB160M-30 ROHM-RB160M-30 Datasheet
319Kb / 4P
Schottky barrier diode
More results


Descripción similar - RB160M-30

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Leshan Radio Company
1N5817 LRC-1N5817_12 Datasheet
262Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
1N5817-E LRC-1N5817-E Datasheet
182Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
SB120 LRC-SB120_11 Datasheet
375Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
SB120-E LRC-SB120-E Datasheet
181Kb / 7P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
LMBR120LFT1G LRC-LMBR120LFT1G Datasheet
428Kb / 11P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 60V Forward Current 1.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120E AITSEMI-MBR120E Datasheet
484Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV1.1
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
MBR130 AITSEMI-MBR130 Datasheet
638Kb / 5P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 30V FORWARD CURRENT 1.0A
REV1.1
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com