Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KOLM Datasheet (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

KOLM Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
No. de pieza KOLM
Descarga  KOLM Descarga
Tamaño del archivo   241.79 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Página de inicio  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Descripción Electrónicos LVDS CRYSTAL OSCILLATOR

KOLM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KOLM Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

No. de pieza KOLM
Descarga  KOLM Click to download

Tamaño del archivo   241.79 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Página de inicio  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Descripción Electrónicos LVDS CRYSTAL OSCILLATOR

KOLM Datasheet (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


KOLM Detalles de producto

Features
 Surface mount package.
 3.3V and 2.5V operation available.
 LVDS Output, output frequencies 25MHz to 700MHz.
 3-state function.
 Automatic mounting and reflow soldering.
 Applications: Fiber channel, Gigabit ethernet, Serial ATA, Serial attached SCSI, PCI- Express, SDH, SONET, etc.
 Excellent low phase noise and jitter.




Número de pieza similar - KOLM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TUK Ltd
KOLMMDX TUK-KOLMMDX Datasheet
1Mb / 5P
Fibre Keystone Coupler
12/11/14
KOLMMDX TUK-KOLMMDX Datasheet
1Mb / 9P
LOW PROFILE PANEL MOUNT RANGE
04/01/2022
KOLMMDXBPM TUK-KOLMMDXBPM Datasheet
1Mb / 9P
LOW PROFILE PANEL MOUNT RANGE
04/01/2022
KOLMMDXDIN TUK-KOLMMDXDIN Datasheet
708Kb / 3P
DIN rail mountable connector range
KOLMMDXDPM TUK-KOLMMDXDPM Datasheet
1Mb / 3P
D UNIVERSAL RANGE
More results


Descripción similar - KOLM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vectron International, ...
VC-806_1106 VECTRON-VC-806_1106 Datasheet
176Kb / 7P
LVPECL, LVDS Crystal Oscillator
logo
Integrated Device Techn...
XUM IDT-XUM_17 Datasheet
294Kb / 12P
IDT XO LVDS Crystal Oscillator
XUL IDT-XUL_17 Datasheet
294Kb / 12P
IDT XO LVDS Crystal Oscillator
XLL IDT-XLL_17 Datasheet
429Kb / 13P
IDT XO LVDS Crystal Oscillator
ICS8442B IDT-ICS8442B Datasheet
187Kb / 16P
CRYSTAL OSCILLATOR-TO-DIFFERENTIAL LVDS
logo
Epson Company
SG3225VEN EPSON-SG3225VEN Datasheet
618Kb / 2P
CRYSTAL OSCILLATOR (SPXO) OUTPUT : LVDS
logo
Microchip Technology
VC-714 MICROCHIP-VC-714 Datasheet
1Mb / 18P
LVPECL, LVDS Crystal Oscillator
02/28/20
VC-830 MICROCHIP-VC-830 Datasheet
1Mb / 18P
LVPECL, LVDS Crystal Oscillator
02/28/20
logo
AiT Semiconductor Inc.
KOL3225 AITSEMI-KOL3225 Datasheet
252Kb / 1P
LVDS CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Renesas Technology Corp
IDT8N4S270 RENESAS-IDT8N4S270 Datasheet
946Kb / 19P
LVDS Frequency-Programmable Crystal Oscillator
2019
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com