Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

7447773680 Datasheet (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447773680 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
No. de pieza 7447773680
Descarga  7447773680 Descarga
Tamaño del archivo   522.33 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor

7447773680 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
7447773680 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No. de pieza 7447773680
Descarga  7447773680 Click to download

Tamaño del archivo   522.33 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Página de inicio  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Descripción Electrónicos WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor

7447773680 Datasheet (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7447773680 Detalles de producto

General Information:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +150°C under worst
case conditions
Ambient Temperature (refering to
IR) -40 up to +110 °C
Operating Temperature -40 up to +150 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Número de pieza similar - 7447773680

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447773681 WURTH-7447773681 Datasheet
522Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
More results


Descripción similar - 7447773680

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447773150 WURTH-7447773150 Datasheet
522Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447783470 WURTH-7447783470 Datasheet
526Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447706100 WURTH-7447706100 Datasheet
527Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.000
7447706101 WURTH-7447706101 Datasheet
526Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.000
7447773101 WURTH-7447773101 Datasheet
522Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447707015 WURTH-7447707015 Datasheet
754Kb / 7P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.000
7447707331 WURTH-7447707331 Datasheet
754Kb / 7P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.000
7447773062 WURTH-7447773062 Datasheet
521Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447773471 WURTH-7447773471 Datasheet
521Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
7447783022 WURTH-7447783022 Datasheet
634Kb / 6P
WE-PD Performance SMT Shielded Power Inductor
001.001
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com