Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

CPA-8-2025 Datasheet (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

CPA-8-2025 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
No. de pieza CPA-8-2025
Descarga  CPA-8-2025 Descarga
Tamaño del archivo   876.12 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Página de inicio  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
Descripción Electrónicos Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz

CPA-8-2025 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
CPA-8-2025 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

No. de pieza CPA-8-2025
Descarga  CPA-8-2025 Click to download

Tamaño del archivo   876.12 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Página de inicio  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
Descripción Electrónicos Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz

CPA-8-2025 Datasheet (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated


CPA-8-2025 Detalles de producto

Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz

This Power Amplifier offers exceptional performance over the band 2 GHz to 8 GHz with 30 dBm P1dB output power and 37 dB Gain.

Teledyne Microwave amplifiers are balanced or feedback designs and manufactured with the latest MIC & MMIC technology. The GaAs FET’s used in these amplifiers are well established proven devices from multiple sources.

Teledyne Microwave offers a complete line of Narrow and broadband Amplifiers covering the frequency range 500 MHz to 40 GHz. These products are available in either connectorized packages or as modules. For a complete list of these products and more, please visit our website.

Other products from Teledyne Microwave include: Transceivers, Synthesizers, and YIG Products




Número de pieza similar - CPA-8-2025

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Teledyne Technologies I...
CPA-8-2023 TELEDYNE-CPA-8-2023 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2024 TELEDYNE-CPA-8-2024 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2026 TELEDYNE-CPA-8-2026 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
More results


Descripción similar - CPA-8-2025

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Teledyne Technologies I...
CMA-8-2002 TELEDYNE-CMA-8-2002 Datasheet
892Kb / 2P
Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CMA-8-2004 TELEDYNE-CMA-8-2004 Datasheet
891Kb / 2P
Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2003 TELEDYNE-CPA-8-2003 Datasheet
892Kb / 2P
Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2004 TELEDYNE-CPA-8-2004 Datasheet
892Kb / 2P
Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2012 TELEDYNE-CPA-8-2012 Datasheet
888Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2013 TELEDYNE-CPA-8-2013 Datasheet
888Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2014 TELEDYNE-CPA-8-2014 Datasheet
888Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2023 TELEDYNE-CPA-8-2023 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2024 TELEDYNE-CPA-8-2024 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
CPA-8-2026 TELEDYNE-CPA-8-2026 Datasheet
876Kb / 2P
Power Amplifier 2 GHz - 8 GHz
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com