Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MC74HC4017 Datasheet (PDF) - Motorola, Inc

MC74HC4017 Datasheet PDF - Motorola, Inc
No. de pieza MC74HC4017
Descarga  MC74HC4017 Descarga
Tamaño del archivo   227.49 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos Decade Counter High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS

MC74HC4017 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
MC74HC4017 Datasheet PDF - Motorola, Inc

No. de pieza MC74HC4017
Descarga  MC74HC4017 Click to download

Tamaño del archivo   227.49 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos Decade Counter High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS

MC74HC4017 Datasheet (HTML) - Motorola, Inc


MC74HC4017 Detalles de producto

Decade Counter
High–Performance Silicon–Gate CMOS

The MC74HC4017 is identical in pinout to the standard CMOS MC14017B. The device inputs are compatible with standard CMOS outputs; with pullup resistors, they are compatible with LSTTL outputs.
The HC4017 uses a five stage Johnson counter and decoding logic to provide high–speed operation. This device also has an active–high, as well as active–low clock input.

• Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads
• Outputs Directly Interface to CMOS, NMOS, and TTL
• Operating Voltage Range: 2 to 6 V
• Low Input Current: 1 µA
• High Noise Immunity Characteristic of CMOS Devices
• In Compliance with the Requirements Defined by JEDEC Standard
    No. 7A
• Chip Complexity: 176 FETs or 44 Equivalent Gates




Número de pieza similar - MC74HC4017

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
MC74HC4016 ONSEMI-MC74HC4016 Datasheet
286Kb / 11P
High?뭁erformance Silicon?묰ate CMOS
June, 2006 ??Rev. 7
MC74HC4016D ONSEMI-MC74HC4016D Datasheet
349Kb / 11P
Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
REV 6
MC74HC4016N ONSEMI-MC74HC4016N Datasheet
349Kb / 11P
Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
REV 6
More results


Descripción similar - MC74HC4017

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
74HC390A MOTOROLA-74HC390A Datasheet
268Kb / 9P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC132A MOTOROLA-MC54-74HC132A Datasheet
192Kb / 6P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC640A MOTOROLA-MC54-74HC640A Datasheet
155Kb / 7P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HC4351 MOTOROLA-MC54-74HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HCT161A MOTOROLA-MC54-74HCT161A Datasheet
258Kb / 12P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54-74HCT373A MOTOROLA-MC54-74HCT373A Datasheet
196Kb / 8P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC54F74HC164A MOTOROLA-MC54F74HC164A Datasheet
245Kb / 9P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC08A MOTOROLA-MC5474HC08A Datasheet
165Kb / 7P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC245A MOTOROLA-MC5474HC245A Datasheet
203Kb / 6P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
MC5474HC4351 MOTOROLA-MC5474HC4351 Datasheet
480Kb / 13P
High?밣erformance Silicon?밎ate CMOS
More results




Acerca de Motorola, Inc


Motorola, Inc. era una compañía de telecomunicaciones multinacional estadounidense que fue fundada en 1928. Tenía su sede en Schaumburg, Illinois y fue uno de los mayores proveedores de teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones y semiconductores. A lo largo de su historia, Motorola fue conocida por su innovación en el campo de las telecomunicaciones, incluido el desarrollo del primer teléfono celular disponible comercialmente, el Dynatac y el primer buscapersonas de dos vías del mundo, el Pageboy.

En 2011, Motorola se dividió en dos compañías separadas: Motorola Mobility y Motorola Solutions. Google luego adquirió la movilidad de Motorola en Google en 2012, y ahora es una subsidiaria de Lenovo. Motorola Solutions se centra en la seguridad pública y las soluciones de comunicación comercial e industrial. La compañía proporciona una amplia gama de productos que incluyen radios bidireccionales, dispositivos de computación móvil y equipos de infraestructura de red.

Motorola fue uno de los pioneros de la industria de los teléfonos móviles y tiene una rica historia de innovación y avances tecnológicos. El legado de la compañía continúa a través de sus subsidiarias y sus tecnología y productos continúan utilizándose en todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com