Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPA822TF Datasheet (PDF) - NEC

UPA822TF Datasheet PDF - NEC
No. de pieza UPA822TF
Descarga  UPA822TF Descarga
Tamaño del archivo   15.76 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Descripción Electrónicos NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR

UPA822TF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
UPA822TF Datasheet PDF - NEC

No. de pieza UPA822TF
Descarga  UPA822TF Click to download

Tamaño del archivo   15.76 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC
Descripción Electrónicos NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR

UPA822TF Datasheet (HTML) - NEC


UPA822TF Detalles de producto

DESCRIPTION
The UPA822TF contains two NE681 NPN high frequency silicon bipolar chips. NECs new low profile TF package is ideal for all portable wireless applications where reducing component height is a prime consideration. Each transistor chip is independently mounted and easily configured for oscillator/buffer amplifier and other applications. 1

FEATURES
• SMALL PACKAGE OUTLINE:
   SOT-363 package measures just 2.0 mm x 1.25 mm
• LOW HEIGHT PROFILE:
   Just 0.60 mm high
• HIGH COLLECTOR CURRENT:
   IC MAX = 65 mA




Número de pieza similar - UPA822TF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPA821 NEC-UPA821 Datasheet
64Kb / 12P
NPN SILICON EPITAXIAL TWIN TRANSISTOR WITH BUILT-IN 2 x 2SC5006 FLAT-LEAD 6-PIN THIN-TYPE ULTRA SUPER MINIMOLD
UPA821TC NEC-UPA821TC Datasheet
64Kb / 12P
NPN SILICON EPITAXIAL TWIN TRANSISTOR WITH BUILT-IN 2 x 2SC5006 FLAT-LEAD 6-PIN THIN-TYPE ULTRA SUPER MINIMOLD
UPA821TC-T1 NEC-UPA821TC-T1 Datasheet
64Kb / 12P
NPN SILICON EPITAXIAL TWIN TRANSISTOR WITH BUILT-IN 2 x 2SC5006 FLAT-LEAD 6-PIN THIN-TYPE ULTRA SUPER MINIMOLD
UPA821TF NEC-UPA821TF Datasheet
40Kb / 6P
NPN SILICON EPITAXIAL TWIN TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
UPA821TF RENESAS-UPA821TF Datasheet
225Kb / 18P
SILICON TRANSISTOR
1997
More results


Descripción similar - UPA822TF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Advanced Semiconductor
LT1001A ASI-LT1001A Datasheet
13Kb / 1P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
REV. A
logo
NEC
NE662M16 NEC-NE662M16 Datasheet
63Kb / 9P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
Advanced Semiconductor
BLX65S ASI-BLX65S Datasheet
28Kb / 1P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
NE696M01 ETC-NE696M01 Datasheet
105Kb / 6P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
California Eastern Labs
UPA810T CEL-UPA810T Datasheet
207Kb / 3P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
Advanced Semiconductor
MRF586 ASI-MRF586 Datasheet
17Kb / 1P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N6376 NJSEMI-2N6376 Datasheet
117Kb / 1P
NPN SILICON HIGH-FREQUENCY TRANSISTOR
logo
California Eastern Labs
UPA801T CEL-UPA801T_09 Datasheet
462Kb / 7P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
UPA802T CEL-UPA802T_09 Datasheet
606Kb / 9P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
CM5943 CENTRAL-CM5943_15 Datasheet
97Kb / 2P
NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
More results




Acerca de NEC


NEC Corporation es una empresa japonesa de tecnología de la información y electrónica multinacional. La compañía fue fundada en 1899 y tiene su sede en Tokio, Japón. NEC proporciona una amplia gama de productos y servicios, incluidas tecnología de la información, telecomunicaciones y electrónica. Su cartera incluye hardware de computadora, software y servicios, soluciones de red, soluciones de pantalla y servidores empresariales y soluciones de almacenamiento.

NEC es conocido por su experiencia en el campo de la tecnología de la información y su capacidad para ofrecer productos y servicios innovadores y de alta calidad. La compañía tiene operaciones e instalaciones en varios países de todo el mundo y tiene una fuerte presencia en la región de Asia y el Pacífico. NEC trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para proporcionar soluciones personalizadas que cumplan con sus requisitos y necesidades específicas.

Además de su negocio principal, NEC también está activo en los campos de la investigación y el desarrollo, y participa en diversos proyectos relacionados con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, las redes 5G e Internet de las cosas (IoT). NEC se compromete a ofrecer soluciones sostenibles que apoyen el desarrollo de la sociedad y mejoren la calidad de vida de las personas de todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com