Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

EMB16P04V Datasheet (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMB16P04V Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No. de pieza EMB16P04V
Descarga  EMB16P04V Descarga
Tamaño del archivo   209.45 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Página de inicio  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Descripción Electrónicos P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB16P04V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
EMB16P04V Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No. de pieza EMB16P04V
Descarga  EMB16P04V Click to download

Tamaño del archivo   209.45 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Página de inicio  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Descripción Electrónicos P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB16P04V Datasheet (HTML) - Excelliance MOS Corp.


EMB16P04V Detalles de producto

Product Summary:
   BVDSS ‐40V
   RDSON (MAX.) 16mΩ
   ID ‐20A

UIS, Rg 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Número de pieza similar - EMB16P04V

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB16P04A EXCELLIANCE-EMB16P04A Datasheet
223Kb / 6P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Descripción similar - EMB16P04V

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB07P03CS EXCELLIANCE-EMB07P03CS Datasheet
214Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB20P03G EXCELLIANCE-EMB20P03G Datasheet
186Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMDA0P10F EXCELLIANCE-EMDA0P10F Datasheet
204Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF02P02H EXCELLIANCE-EMF02P02H Datasheet
212Kb / 6P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF09P02A EXCELLIANCE-EMF09P02A Datasheet
208Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF20B02V EXCELLIANCE-EMF20B02V Datasheet
179Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02JS EXCELLIANCE-EMFA0P02JS Datasheet
200Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02M EXCELLIANCE-EMFA0P02M Datasheet
197Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02VAT EXCELLIANCE-EMFA0P02VAT Datasheet
183Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZB08P03G EXCELLIANCE-EMZB08P03G Datasheet
192Kb / 5P
P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com