Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AN11293 Datasheet (PDF) - NXP Semiconductors

AN11293 Datasheet PDF - NXP Semiconductors
No. de pieza AN11293
Descarga  AN11293 Descarga
Tamaño del archivo   372.42 Kbytes
Page   19 Pages
Fabricante Electrónico  NXP [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Descripción Electrónicos BGA3012 - 5 MHz to 300 MHz 12 dB reverse amplifier

AN11293 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AN11293 Datasheet PDF - NXP Semiconductors

No. de pieza AN11293
Descarga  AN11293 Click to download

Tamaño del archivo   372.42 Kbytes
Page   19 Pages
Fabricante Electrónico  NXP [NXP Semiconductors]
Página de inicio  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors
Descripción Electrónicos BGA3012 - 5 MHz to 300 MHz 12 dB reverse amplifier

AN11293 Datasheet (HTML) - NXP Semiconductors




Número de pieza similar - AN11293

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
AN11294 NXP-AN11294 Datasheet
371Kb / 19P
BGA3015 - 5 MHz to 300 MHz 15 dB reverse amplifier
Rev. 1-14 February 2013
More results


Descripción similar - AN11293

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
A78 MACOM-A78 Datasheet
109Kb / 1P
5 TO 300 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
A79 MACOM-A79 Datasheet
112Kb / 1P
5 TO 300 MHz CASCADABLE AMPLIFIER
A88-1 MACOM-A88-1 Datasheet
358Kb / 2P
Cascadable Amplifier 5 to 300 MHz
A78 MACOM-A78_1 Datasheet
382Kb / 2P
Cascadable Amplifier 5 to 300 MHz
A79 MACOM-A79_1 Datasheet
386Kb / 2P
Cascadable Amplifier 5 to 300 MHz
AM-153 MACOM-AM-153 Datasheet
216Kb / 2P
Low Noise Amplifier, 12 dB Gain, 300 - 1800 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
A88-1 MA-COM-A88-1 Datasheet
195Kb / 2P
Cascadable Amplifier 5 to 300 MHz
AM-153 MA-COM-AM-153 Datasheet
64Kb / 2P
Low Noise Amplifier, 12 dB Gain, 300 - 1800 MHz
A78 MA-COM-A78_15 Datasheet
644Kb / 3P
Cascadable Amplifier 5 to 300 MHz
logo
NXP Semiconductors
AN11294 NXP-AN11294 Datasheet
371Kb / 19P
BGA3015 - 5 MHz to 300 MHz 15 dB reverse amplifier
Rev. 1-14 February 2013
More results




Acerca de NXP Semiconductors


NXP Semiconductors es una empresa multinacional que cotiza en bolsa que diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de semiconductores y circuitos integrados para diversas aplicaciones, incluidos los mercados automotrices, industriales, de comunicaciones y de consumo.

La compañía fue fundada en 2006 y tiene su sede en Eindhoven, Países Bajos.

NXP ofrece una amplia cartera de productos, incluidos microcontroladores, microprocesadores, IC de autenticación seguros, ICS de administración de energía, componentes de RF y microondas, y soluciones de sensores, entre otros.

Los productos de la compañía están diseñados para ser eficientes en energía, seguros y confiables, y se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos sistemas automotrices, automatización y control industrial, casas y edificios inteligentes, y dispositivos conectados.

NXP se dedica a la innovación y la satisfacción del cliente, y se compromete a proporcionar a sus clientes las mejores soluciones de semiconductores para satisfacer sus necesidades.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com