Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GAO-3201 Datasheet (PDF) - Golledge Electronics Ltd

GAO-3201 Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd
No. de pieza GAO-3201_18
Descarga  GAO-3201 Descarga
Tamaño del archivo   580.08 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
Página de inicio  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
Descripción Electrónicos 1.8~5.0V 32.768kHz Oscillator

GAO-3201 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
GAO-3201 Datasheet PDF - Golledge Electronics Ltd

No. de pieza GAO-3201_18
Descarga  GAO-3201 Click to download

Tamaño del archivo   580.08 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
Página de inicio  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd
Descripción Electrónicos 1.8~5.0V 32.768kHz Oscillator

GAO-3201 Datasheet (HTML) - Golledge Electronics Ltd




Número de pieza similar - GAO-3201_18

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Golledge Electronics Lt...
GAO-3201 GOLLEDGE-GAO-3201 Datasheet
143Kb / 2P
1.8 - 5.0V CMOS 32.768kHz Oscillator
More results


Descripción similar - GAO-3201_18

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fox Electronics
F1100ELF FOX-F1100ELF Datasheet
145Kb / 1P
TTL 5.0V Oscillator
F32K FOX-F32K Datasheet
128Kb / 2P
HCMOS 32.768kHz SMD Oscillator
logo
Abracon Corporation
ASH7K-32.768KHZ-T ABRACON-ASH7K-32.768KHZ-T Datasheet
1Mb / 3P
32.768kHz SMD CRYTAL OSCILLATOR
12.27.11
logo
Golledge Electronics Lt...
GAO-3201 GOLLEDGE-GAO-3201 Datasheet
143Kb / 2P
1.8 - 5.0V CMOS 32.768kHz Oscillator
GAO-3301 GOLLEDGE-GAO-3301 Datasheet
152Kb / 2P
1.8 - 3.3V CMOS 32.768kHz Oscillator
logo
Advanced Crystal Techno...
9200WC ACT-9200WC Datasheet
210Kb / 2P
Clock oscillator 32.768kHz
01/02/2017
9225WC ACT-9225WC Datasheet
175Kb / 2P
32.768kHz Clock oscillator
01/02/2017
logo
Golledge Electronics Lt...
GAO-3301 GOLLEDGE-GAO-3301_18 Datasheet
592Kb / 5P
1.8~3.3V 32.768kHz Oscillator with 3225 Package
logo
Fox Electronics
O1HK FOX-O1HK Datasheet
251Kb / 6P
2.0x1.6mm 32.768kHz SMD Oscillator
O2HK FOX-O2HK Datasheet
250Kb / 6P
2.5x2.0mm 32.768kHz SMD Oscillator
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com