Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2N5550 Datasheet (PDF) - Micro Commercial Components

2N5550 Datasheet PDF - Micro Commercial Components
No. de pieza 2N5550
Descarga  2N5550 Descarga
Tamaño del archivo   463.88 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MCC [Micro Commercial Components]
Página de inicio  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Descripción Electrónicos NPN Plastic Encapsulate Transistor

2N5550 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
2N5550 Datasheet PDF - Micro Commercial Components

No. de pieza 2N5550
Descarga  2N5550 Click to download

Tamaño del archivo   463.88 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricante Electrónico  MCC [Micro Commercial Components]
Página de inicio  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Descripción Electrónicos NPN Plastic Encapsulate Transistor

2N5550 Datasheet (HTML) - Micro Commercial Components


2N5550 Detalles de producto

Features
• Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
• Collector Current: ICM=0.6A
• Collector-Base Voltage: V(BR)CBO=160V
• Operating And Storage Temperatures –55°C to 150°C
• Capable of 625mWatts of Power Dissipation
• Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix designates
   RoHS Compliant. See ordering information)
• Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
• Moisure Sensitivity Level 1




Número de pieza similar - 2N5550

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ON Semiconductor
2N5550 ONSEMI-2N5550 Datasheet
188Kb / 6P
mplifier Transistors(NPN Silicon)
June, 2004 ??Rev. 3
logo
NXP Semiconductors
2N5550 PHILIPS-2N5550 Datasheet
43Kb / 8P
NPN high-voltage transistors
1999 Apr 23
logo
Samsung semiconductor
2N5550 SAMSUNG-2N5550 Datasheet
33Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Semtech Corporation
2N5550 SEMTECH-2N5550 Datasheet
131Kb / 2P
NPN Silicon Expitaxial Planar Transistor for general purpose, high voltage amplifier applications????
logo
Fairchild Semiconductor
2N5550 FAIRCHILD-2N5550 Datasheet
28Kb / 2P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
More results


Descripción similar - 2N5550

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Weitron Technology
2SD2098 WEITRON-2SD2098 Datasheet
111Kb / 5P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SD2142 SECOS-2SD2142 Datasheet
218Kb / 2P
NPN Plastic Plastic-Encapsulate Transistor
2SC2883 SECOS-2SC2883 Datasheet
370Kb / 3P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC4098 SECOS-2SC4098 Datasheet
83Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC4116 SECOS-2SC4116 Datasheet
172Kb / 3P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC4215 SECOS-2SC4215 Datasheet
195Kb / 3P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC4373 SECOS-2SC4373 Datasheet
77Kb / 1P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SD602 SECOS-2SD602_11 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SD602 SECOS-2SD602 Datasheet
1Mb / 3P
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
BC846W SECOS-BC846W Datasheet
909Kb / 4P
NPN Plastic Encapsulate Transistor
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com