Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TIP41CST Datasheet(PDF) 3 Page - First Components International

No. de pieza TIP41CST
Descripción Electrónicos  Complementary Silicon Plastic Power Transistor
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FCI [First Components International]
Página de inicio  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

TIP41CST Datasheet(HTML) 3 Page - First Components International

  TIP41CST Datasheet HTML 1Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 1 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011C
TO-220 MECHANICAL DATA
TIP41A/TIP41B/TIP41C/TIP42A/TIP42C
3/4



Html Pages

1