Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ASP11TEB Datasheet(PDF) 3 Page - CIT Relay & Switch

No. de pieza ASP11TEB
Descripción Electrónicos  CIT SWITCH
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CIT [CIT Relay & Switch]
Página de inicio  http://www.citswitch.com
Logo CIT - CIT Relay & Switch

ASP11TEB Datasheet(HTML) 3 Page - CIT Relay & Switch

  ASP11TEB Datasheet HTML 1Page - CIT Relay & Switch ASP11TEB Datasheet HTML 2Page - CIT Relay & Switch ASP11TEB Datasheet HTML 3Page - CIT Relay & Switch ASP11TEB Datasheet HTML 4Page - CIT Relay & Switch ASP11TEB Datasheet HTML 5Page - CIT Relay & Switch ASP11TEB Datasheet HTML 6Page - CIT Relay & Switch  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
www.citswitch.com
page
180
phone – 763.535.2339 fax – 763.535.2194
ASP
TERMINAL OPTIONS
B (Single Pole)
B (Double Pole)
B (3 Pole)
C (Single Pole)
C (Double Pole)
C (3 Pole)
D (Single Pole)
D (Double Pole)
D (3 Pole)
H (HS – Snap-in) = Horizontal Mount, Right Angle PC Pins (Single Pole)
H (HS – Snap-in) = Horizontal Mount, Right Angle PC Pins (Double Pole)


Número de pieza similar - ASP11TEB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PAIRUI GROUP INC.
ASP10 PAIRUI-ASP10 Datasheet
582Kb / 6P
AC-DC Converter
ASP10210 PAIRUI-ASP10210 Datasheet
582Kb / 6P
AC-DC Converter
ASP10211 PAIRUI-ASP10211 Datasheet
582Kb / 6P
AC-DC Converter
ASP10212 PAIRUI-ASP10212 Datasheet
582Kb / 6P
AC-DC Converter
ASP10213 PAIRUI-ASP10213 Datasheet
582Kb / 6P
AC-DC Converter
More results

Descripción similar - ASP11TEB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
CIT Relay & Switch
J115F31A3VDCS CIT-J115F31A3VDCS Datasheet
218Kb / 3P
CIT SWITCH
J117F1AS5VDC CIT-J117F1AS5VDC Datasheet
159Kb / 2P
CIT SWITCH
A41AS3VDC CIT-A41AS3VDC Datasheet
190Kb / 2P
CIT SWITCH
MS1206 CIT-MS1206 Datasheet
120Kb / 1P
CIT SWITCH
MS2201 CIT-MS2201 Datasheet
131Kb / 1P
CIT SWITCH
MS2208 CIT-MS2208 Datasheet
126Kb / 1P
CIT SWITCH
CT1102V CIT-CT1102V Datasheet
176Kb / 2P
CIT SWITCH
CTA1 CIT-CTA1 Datasheet
158Kb / 2P
CIT SWITCH
CTA1M CIT-CTA1M Datasheet
158Kb / 2P
CIT SWITCH
CTA3 CIT-CTA3 Datasheet
278Kb / 3P
CIT SWITCH
CTA7 CIT-CTA7 Datasheet
167Kb / 2P
CIT SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com