| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
HD6432351 Datasheet(PDF) 839 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD6432351 Datasheet(HTML) 839 Page - Renesas Technology Corp |
|
839 / 1025 page ![]() Appendix A Instruction Set Rev. 3.00 Sep 15, 2006 page 805 of 988 REJ09B0330-0300 Instruction H N Z V C Definition ROTXR — 0 N = Rm Z = Rm · Rm–1 · ...... · R0 C = D0 (1-bit shift) or C = D1 (2-bit shift) RTE Stores the corresponding bits of the result. RTS — — — — — SHAL — N = Rm Z = Rm · Rm–1 · ...... · R0 V = Dm · Dm–1 + Dm · Dm–1 (1-bit shift) V = Dm · Dm–1 · Dm–2 · Dm · Dm–1 · Dm–2 (2-bit shift) C = Dm (1-bit shift) or C = Dm–1 (2-bit shift) SHAR — 0 N = Rm Z = Rm · Rm–1 · ...... · R0 C = D0 (1-bit shift) or C = D1 (2-bit shift) SHLL — 0 N = Rm Z = Rm · Rm–1 · ...... · R0 C = Dm (1-bit shift) or C = Dm–1 (2-bit shift) SHLR — 0 0 N = Rm Z = Rm · Rm–1 · ...... · R0 C = D0 (1-bit shift) or C = D1 (2-bit shift) SLEEP — — — — — STC — — — — — STM — — — — — STMAC Cannot be used in the H8S/2350 Group SUB H = Sm–4 · Dm–4 + Dm–4 · Rm–4 + Sm–4 · Rm–4 N = Rm Z = Rm · Rm–1 · ...... · R0 V = Sm · Dm · Rm + Sm · Dm · Rm C = Sm · Dm + Dm · Rm + Sm · Rm SUBS — — — — — |