| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32H563VI Datasheet(PDF) 116 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H563VI Datasheet(HTML) 116 Page - STMicroelectronics |
|
116 / 270 page ![]() E PE0 UART8_RX FDCAN1_RX SAI2_MCLK_A - FMC_NBL0 DCMI_D2/PSSI_D2 - EVENTOUT PE1 UART8_TX FDCAN1_TX - - FMC_NBL1 DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PE2 UART8_TX OCTOSPI1_IO2 - ETH_MII_TXD3 FMC_A23 DCMI_D3/PSSI_D3 - EVENTOUT PE3 - - - - FMC_A19 - - EVENTOUT PE4 - - - - FMC_A20 DCMI_D4/PSSI_D4 - EVENTOUT PE5 - - - - FMC_A21 DCMI_D6/PSSI_D6 - EVENTOUT PE6 - - SAI2_MCLK_B - FMC_A22 DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PE7 - - OCTOSPI1_IO4 - FMC_D4/FMC_AD4 - - EVENTOUT PE8 - - OCTOSPI1_IO5 - FMC_D5/FMC_AD5 - - EVENTOUT PE9 - - OCTOSPI1_IO6 - FMC_D6/FMC_AD6 - - EVENTOUT PE10 - - OCTOSPI1_IO7 - FMC_D7/FMC_AD7 - - EVENTOUT PE11 - - SAI2_SD_B - FMC_D8/FMC_AD8 - - EVENTOUT PE12 - - SAI2_SCK_B - FMC_D9/FMC_AD9 - - EVENTOUT PE13 - - SAI2_FS_B - FMC_D10/ FMC_AD10 - - EVENTOUT PE14 - - SAI2_MCLK_B - FMC_D11/ FMC_AD11 - - EVENTOUT PE15 - - - - FMC_D12/ FMC_AD12 - - EVENTOUT Table 16. Alternate functions AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/SAI2 /SDMMC1/SPI6 /UART4/5/8 FDCAN1/2/FMC [NAND16)/FMC [NORmux)/FMC [NOR_RAM)/ OCTOSPI/ SDMMC2/TIM13/14 CRS/FMC[NAND 16)/OCTOSPI/S AI2/SDMMC2/ TIM8/USB_PD ETH[MII/RMII)/ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/ SDMMC2/ UART7/9/USB_PD FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ FMC[SDRAM_16bit) /SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/ FMC[NOR_RAM)/ LPTIM5 LPTIM3/4/5/6/ TIM2/UART5 SYS |