| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32U545CE Datasheet(PDF) 103 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U545CE Datasheet(HTML) 103 Page - STMicroelectronics |
|
103 / 283 page ![]() - - 10 E4 - 17 G2 - 10 F2 17 J3 PC2 I/O FT_ha - LPTIM1_IN2, SPI2_MISO, MDF1_CCK1, OCTOSPI1_IO5, LPGPIO1_P5, EVENTOUT ADC1_IN3, ADC4_IN3 - - 11 F2 - 18 H3 - 11 G1 18 K2 PC3 I/O FT_ha - LPTIM1_ETR, LPTIM3_CH1, SAI1_D1, SPI2_MOSI, OCTOSPI1_IO6, SAI1_SD_A, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC1_IN4, ADC4_IN4 8 F14 12 F1 G16 19 H2 8 12 F1 19 J1 VSSA S - - - - - - - - - - - - - - 20 K1 VREF- S - - - - - - - - - 20 H1 - - - 21 L1 VREF+ S - - - VREFBUF_OUT 9 F12 13 G1 G14 21 J1 9 13 H1 22 M1 VDDA S - - - - 10 F10 14 E5 H15 22 J3 10 14 G2 23 L2 PA0 I/O FT_hat - TIM2_CH1, TIM5_CH1, TIM8_ETR, SPI3_RDY, UART4_TX, OCTOSPI1_NCS, AUDIOCLK, TIM2_ETR, EVENTOUT OPAMP1_VINP, ADC1_IN5, WKUP1, TAMP_IN2/ TAMP_OUT1 11 G13 15 F3 E12 23 J2 11 15 H2 24 M2 PA1 I/O FT_hat - LPTIM1_CH2, TIM2_CH2, TIM5_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_SCK, UART4_RX, OCTOSPI1_DQS, LPGPIO1_P0, TIM15_CH1N, EVENTOUT OPAMP1_VINM , ADC1_IN6, WKUP3, TAMP_IN5/ TAMP_OUT4 12 E7 16 G2 F11 24 K1 12 16 F3 25 K3 PA2 I/O FT_ha - TIM2_CH3, TIM5_CH3, SPI1_RDY, LPUART1_TX, OCTOSPI1_NCS, TIM15_CH1, EVENTOUT COMP1_INP3, ADC1_IN7, WKUP4/LSCO Table 27. STM32U545xx pin/ball definitions(1) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |