Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FD-4030-12A-C2-C Datasheet(PDF) 3 Page - Cyntec Co., Ltd.

No. de pieza FD-4030-12A-C2-C
Descripción Electrónicos  FUSE
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CYNTEC [Cyntec Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.cyntec.com/
Logo CYNTEC - Cyntec Co., Ltd.

FD-4030-12A-C2-C Datasheet(HTML) 3 Page - Cyntec Co., Ltd.

  FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 1Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 2Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 3Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 4Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 5Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 6Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 7Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 8Page - Cyntec Co., Ltd. FD-4030-12A-C2-C Datasheet HTML 9Page - Cyntec Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
DOCUMENT
: FD403012A-C
REVISION
: A3
3
FD-4030-12A-(C1~C4)-C
Characteristics :
Electric performance
Item
Specification and Requirement
Fusing Time vs Electric Power
Fusing Time vs Voltage
※12AC1 Heater resistance is about 1.00 Ω
※12AC2 Heater resistance is about 2.30 Ω
※12AC3 Heater resistance is about 7.00 Ω
※12AC4 Heater resistance is about 13.9 Ω
Fusing Time by Heater
vs
Ambient Temperature
※Testing Power: 6W


Número de pieza similar - FD-4030-12A-C2-C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Cyntec Co., Ltd.
FD-4030-15A-C1-C CYNTEC-FD-4030-15A-C1-C Datasheet
1,002Kb / 10P
   FUSE
FD-4030-15A-C2-C CYNTEC-FD-4030-15A-C2-C Datasheet
1,002Kb / 10P
   FUSE
FD-4030-15A-C3-C CYNTEC-FD-4030-15A-C3-C Datasheet
1,002Kb / 10P
   FUSE
FD-4030-15A-C4-C CYNTEC-FD-4030-15A-C4-C Datasheet
1,002Kb / 10P
   FUSE
FD-4030-15A-C5-C CYNTEC-FD-4030-15A-C5-C Datasheet
1,002Kb / 10P
   FUSE
More results

Descripción similar - FD-4030-12A-C2-C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
PHOENIX CONTACT
2900796 PHOENIX-2900796 Datasheet
54Kb / 2P
   Fuse - THERMAL FUSE TF104
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM5N1500AP LEIDITECH-LM5N1500AP Datasheet
761Kb / 5P
   FUSE
logo
Cyntec Co., Ltd.
FR-9550-30A-C01-B CYNTEC-FR-9550-30A-C01-B Datasheet
1Mb / 11P
   FUSE
FC-5432-10A-C1-C CYNTEC-FC-5432-10A-C1-C Datasheet
1Mb / 10P
   FUSE
FC-5432-12A-C1-C CYNTEC-FC-5432-12A-C1-C Datasheet
1Mb / 10P
   FUSE
FD-4030-15A-C1-C CYNTEC-FD-4030-15A-C1-C Datasheet
1,002Kb / 10P
   FUSE
logo
PHOENIX CONTACT
3062773 PHOENIX-3062773 Datasheet
58Kb / 3P
   Fuse - FUSE 10,3X85 20A PV
09/12/2020
2908366 PHOENIX-2908366 Datasheet
55Kb / 2P
   Fuse - FUSE 25A/32V ATOF
12/24/2021
2903384 PHOENIX-2903384 Datasheet
57Kb / 3P
   Fuse - FUSE-10X38-20A-GR
09/12/2020
logo
Cyntec Co., Ltd.
FC-5432-15A-C1-C CYNTEC-FC-5432-15A-C1-C Datasheet
1Mb / 10P
   FUSE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com