Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DW01AC Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

No. de pieza DW01AC
Descripción Electrónicos  Lithium battery protection IC
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

DW01AC Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  DW01AC Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. DW01AC Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
DW01AC(文件编号:S&CIC1638)
锂电池保护
IC
www.superchip.cn
5 页 共 10 页
Version 1.1
低功耗模式静态电流
IPDWN
VDD=2.0V
0.7
1.0
uA
0V 充电允许电压阈值
0V 充电允许型号)
VOV_CHG
充电器电压
1.2
V
0V 充电禁止阈值
0V 充电禁止型号)
VOV_INH
电池电压
VM=-2.0V
1.2
V
功能描述
DW01AC是一款高精度的锂电池保护电路。正常状态下,如果对电池进行充电,则DW01AC可能会进入过
电压充电保护状态;同时,满足一定条件后,又会恢复到正常状态。如果对电池放电,则可能会进入过电压放电
保护状态或过电流放电保护状态;同时,满足一定条件后,也会恢复到正常状态。图3示出了其典型应用线路图,
图4是其状态转换图。下面就各状态进行详细描述。
正常状态
在正常状态下,
DW01AC由电池供电,其VDD端电压在过电压充电保护阈值VOC和过电压放电保护阈值
VOD之间,VM端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值(VEDI)之间,COUT端和DOUT端
都输出高电平,外接充电控制
N-MOS管Q1和放电控制N-MOS管Q2均导通。此时,既可以使用充电器对电池充
电,也可以通过负载使电池放电。
过电压充电保护状态
保护条件
正常状态下,对电池进行充电,如果使
VDD端电压升高超过过电压充电保护阈值VOC,且持续时间超过过
电压充电保护延迟时间
tOC,则DW01AC将使充电控制端COUT由高电平转为VM端电平(低电平),从而使外接
充电控制
N-MOS管Q1关闭,充电回路被“切断”,即DW01AC进入过电压充电保护状态。
恢复条件
有以下两种条件可以使
DW01AC从过电压充电保护状态恢复到正常状态:1)电池由于“自放电”使VDD端
电压低于过电压充电恢复阈值
VOCR;2)通过负载使电池放电(注意,此时虽然Q1关闭,但由于其体内二极
管的存在,使放电回路仍然存在)
,当
VDD端电压低于过电压充电保护阈值VOC,且VM端电压高于过电流放电保
护阈值
VEDI(在Q1导通以前,VM端电压将比VSS端高一个二极管的导通压降)。
DW01AC恢复到正常状态以后,充电控制端COUT将输出高电平,使外接充电控制N-MOS管Q1回到导通状
态。
DW01AC进入过电压充电保护状态后,如果外部一直接有充电器,致使VM电压小于充电器检测电压(VCHG),
那么即使当其
VDD降至VOCR以下,DW01AC也不会恢复到正常状态。此时必须去掉充电器,DW01AC才会回
到正常状态。


Número de pieza similar - DW01AC

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
DW01A HMSEMI-DW01A Datasheet
1Mb / 7P
   Protection IC for One-Cell Lithium-Ion / Lithium-Polymer Battery Pack
logo
Fortune Semiconductor C...
DW01A-G FORTUNE-DW01A-G Datasheet
876Kb / 19P
   One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC
More results

Descripción similar - DW01AC

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
DW01F FUMAN-DW01F Datasheet
509Kb / 9P
   Lithium battery protection IC
DW01V FUMAN-DW01V Datasheet
511Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
2117 FUMAN-2117 Datasheet
352Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
DW01FA FUMAN-DW01FA Datasheet
512Kb / 10P
   Lithium battery protection IC
FM2115 FUMAN-FM2115 Datasheet
225Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2118 FUMAN-FM2118 Datasheet
179Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2113 FUMAN-FM2113 Datasheet
211Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
FM2116 FUMAN-FM2116 Datasheet
211Kb / 7P
   Single lithium battery protection IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM8261 HMSEMI-HM8261 Datasheet
601Kb / 12P
   Single lithium battery protection IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC112 FUMAN-TC112 Datasheet
941Kb / 12P
   Single lithium battery protection IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com